データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ278 データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SJ278
部品情報  Silicon P-Channel MOS FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ278 データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ278 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SJ278 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SJ278
5
5
10
500
200
100
50
20
Reverse Drain Current
I
(A)
DR
Body–Drain Diode Reverse
Recovery Time
–0.02 –0.05 –0.1 –0.2
–0.5
–1
–2
di/dt = 50 A/µs
V
= 0, duty < 1 %
GS
0
–10
–20
–30
-40
–50
Drain to Source Voltage V
(V)
DS
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
1000
100
10
1
Ciss
Coss
Crss
V
= 0
f = 1 MHz
GS
0
–20
–40
–60
–80
0
4
8
12
16
20
Gate Charge
Qg (nc)
0
–4
–8
–12
–16
–20
–100
DS
V
ID = –1A
GS
V
Dynamic Input Characteristics
V
= –10 V
–25 V
–40 V
DD
V
= –10 V
–25 V
–40 V
DD
500
200
100
50
20
10
5
–0.01 –0.02
–0.05 –0.1 –0.2
–0.5
–1
Drain Current
I
(A)
D
Switching Characteristics
V
= –10 V, V
= –30 V
PW = 2 µs, duty < 1 %
GS
DD
t f
r
t
d(off)
t
d(on)
t


同様の部品番号 - 2SJ278

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SJ278 RENESAS-2SJ278 Datasheet
78Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ278MYTL-E RENESAS-2SJ278MYTL-E Datasheet
78Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ278MYTR-E RENESAS-2SJ278MYTR-E Datasheet
78Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ278 RENESAS-2SJ278_15 Datasheet
97Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SJ278

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com