データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ363 データシート(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SJ363
部品情報  Silicon P-Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ363 データシート(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ363 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ363 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
4.5
± 0.1
1.8 Max
1.5
± 0.1
0.44 Max
0.44 Max
0.48 Max
0.53 Max
1.5 1.5
3.0
φ 1
(1.5)
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
UPAK
Conforms
0.050 g
Unit: mm


同様の部品番号 - 2SJ363

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ363 VBSEMI-2SJ363 Datasheet
985Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - 2SJ363

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com