データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ587 データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SJ587
部品情報  Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ587 データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ587 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SJ587 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SJ587
5
1000
100
10
1
-0.01
-0.1
-0.2
-0.16
-0.12
-0.08
-0.04
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
V
= 0,5V
GS
Pulse Test
-0.05
-0.02
V
= -4 V, V
= -10 V
PW = 5 µs, duty < 1 %
GS
DD
t f
r
t
d(on)
t
d(off)
t
-10 V
Drain Current
I
(A)
D
Switching Characteristics
Source to Drain Voltage
V
(V)
SD
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
-5 V
0
-4
-8
-12
-16
-20
100
10
20
50
1
2
5
Typical capacitance vs.
Drain to Source Voltage
Ciss
Coss
Crss
Drain to Source Voltage V
(V)
DS
VGS=0
f=1MHz
2
5
20
50
200
500


同様の部品番号 - 2SJ587

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ580 SANYO-2SJ580 Datasheet
29Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ583 SANYO-2SJ583 Datasheet
42Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ583LS SANYO-2SJ583LS Datasheet
42Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ584LS SANYO-2SJ584LS Datasheet
42Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
2SJ585LS SANYO-2SJ585LS Datasheet
42Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results

同様の説明 - 2SJ587

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ576 HITACHI-2SJ576 Datasheet
27Kb / 5P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SJ574 RENESAS-2SJ574 Datasheet
58Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ574 HITACHI-2SJ574 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ588 HITACHI-2SJ588 Datasheet
26Kb / 5P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ575 HITACHI-2SJ575 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SJ575 RENESAS-2SJ575 Datasheet
167Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ574 RENESAS-2SJ574_15 Datasheet
244Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ586 RENESAS-2SJ586 Datasheet
158Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ574 RENESAS-2SJ574_11 Datasheet
99Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
2SJ576 RENESAS-2SJ576 Datasheet
46Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com