データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1520 データシート(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SK1520
部品情報  Silicon N-Channel MOS FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK1520 データシート(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK1520 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK1520 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
2SK1519, 2SK1520
6
500
10
Reverse Drain Current IDR (A)
200
20
1
50
100
Body to Drain Diode Reverse
Recovery Time
di/dt = 100 A/
µs, V
GS = 0
Pulse Test
10
0.5
2
20
50
5
1,000
10,000
20
50
Drain to Source Voltage VDS (V)
100
10
30
40
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
0
10
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0
f = 1 MHz
1,000
1,000
160
400
Gate Charge Qg (nc)
800
80
240
0
320
600
400
200
ID = 30 A
Pulse Test
VDD = 400 V
Dynamic Input Characteristics
250 V
VGS
20
16
12
8
4
0
0
VDS
100 V
VDD = 100 V
250 V
400 V
1,000
250
Drain Current ID (A)
500
50
15
20
10
100
200
0.5
20
10
Switching Characteristics
tf
td (off)
tr
VGS = 10 V, PW = 2 µs
duty < 1%, VDD 30 V
=
.
.
td (on)


同様の部品番号 - 2SK1520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK1520 RENESAS-2SK1520 Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1520 ISC-2SK1520 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=30A@ TC=25C
logo
Renesas Technology Corp
2SK1520-E RENESAS-2SK1520-E Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK1520

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com