データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1667 データシート(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SK1667
部品情報  Silicon N-Channel MOS FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK1667 データシート(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK1667 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK1667 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
2SK1667
4
Gate to Source Voltage V
(V)
2
4
6
8
10
04
8
12
16
20
GS
Pulse Test
5 A
2 A
I = 10 A
D
Drain to Source Stauration Voltage
vs. Gate to Source Voltage
0.2
0.5
12
5
20
10
0.05
0.1
0.2
0.5
2
5
Drain Current I
(A)
D
1
Pulse Test
15 V
V
= 10 V
GS
Static Drain to Source on State Resistance
vs. Drain Current
Case Temperature Tc (°C)
– 40
0
40
80
120
160
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
5 A
2 A
Pulse Test
V
= 10 V
GS
I = 10 A
D
Static Drain to Source on State Resistance
vs. Temperature
Drain Current I (A)
D
0.1
0.2
0.5
1
2
510
0.5
1
2
5
10
20
50
Pulse Test
V
= 10 V
DS
Tc = 75°C
25°C
– 25°C
Forward Transfer Admittance
vs. Drain Current


同様の部品番号 - 2SK1667

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK1667 RENESAS-2SK1667 Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1667 ISC-2SK1667 Datasheet
64Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Renesas Technology Corp
2SK1667-E RENESAS-2SK1667-E Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK1667

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com