データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2084S データシート(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SK2084S
部品情報  Silicon N-Channel MOS FET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK2084S データシート(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SK2084S Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SK2084S Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
2SK2084(L), 2SK2084(S)
6
Reverse Drain Current
I
(A)
DR
Body to Drain Diode Reverse
Recovery Time
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
200
100
20
10
50
di / dt = 20 A /
µs
V
= 0, Ta = 25
°C
GS
10000
1000
100
10
04
8
12
16
20
Drain to Source Voltage V
(V)
DS
Ciss
Coss
Crss
V
= 0
f = 1 MHz
GS
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
50
40
30
20
10
0
8
16
24
32
40
Gate Charge
Qg (nc)
20
16
12
8
4
0
VGS
DS
V
Dynamic Input Characteristics
V
= 20 V
10 V
5 V
DD
V
= 20 V
10 V
5 V
DD
Drain Current
I
(A)
D
Switching Characteristics
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
200
100
20
10
50
V
= 10 V
V
= 20 V
PW = 5 µs
duty < 1 %
GS
DD
t f
r
t
d(on)
t
d(off)
t


同様の部品番号 - 2SK2084S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2084S RENESAS-2SK2084S Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK2084S KEXIN-2SK2084S Datasheet
44Kb / 1P
   Silicon N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2084S VBSEMI-2SK2084S Datasheet
1,015Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2084S ISC-2SK2084S Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK2084STL-E RENESAS-2SK2084STL-E Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK2084S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com