データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2940S データシート(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SK2940S
部品情報  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK2940S データシート(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK2940S Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK2940S Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2SK2940(L),2SK2940(S)
4
Main Characteristics
100
75
50
25
0
50
100
150
200
50
40
30
20
10
0
10 V
2
468
10
6 V
50
40
30
20
10
0
12
34
5
Case Temperature
Tc (°C)
Power vs. Temperature Derating
Drain to Source Voltage
V
(V)
DS
Maximum Safe Operation Area
Drain to Source Voltage
V
(V)
DS
Typical Output Characteristics
Gate to Source Voltage
V
(V)
GS
Typical Transfer Characteristics
V
= 10 V
Pulse Test
DS
0.1
0.3
1
3
10
30
100
1000
300
100
30
10
3
1
0.3
0.1
DC
Operation
(Tc
=
25°C)
Ta = 25 °C
10
µs
100
µs
1 ms
PW
=
10
ms
(1shot)
Operation in
this area is
limited by R DS(on)
3.5 V
4 V
5 V
3 V
V
= 2.5 V
GS
Tc = 75°C
25°C
–25°C
Pulse Test


同様の部品番号 - 2SK2940S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2940S ISC-2SK2940S Datasheet
401Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK2940STL-E RENESAS-2SK2940STL-E Datasheet
128Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results

同様の説明 - 2SK2940S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0310LD RENESAS-H7N0310LD Datasheet
131Kb / 14P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2788 RENESAS-2SK2788_11 Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5013DPE RENESAS-RJK5013DPE_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJL5014DPK RENESAS-RJL5014DPK_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N5006DL RENESAS-H5N5006DL_15 Datasheet
113Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005LD RENESAS-H7N1005LD_15 Datasheet
145Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2179R RENESAS-HAT2179R_15 Datasheet
126Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005DL RENESAS-H7N1005DL_15 Datasheet
139Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com