データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AC04MTC データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 74AC04MTC
部品情報  Hex Inverter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC04MTC データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74AC04MTC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC04MTC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC04, 74ACT04 Rev. 1.0
5
AC Electrical Characteristics for AC
Note:
6. Voltage range 3.3 is 3.3V ± 0.3V. Voltage range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
AC Electrical Characteristics for ACT
Note:
7. Voltage range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
Capacitance
Symbol
Parameter
VCC (V)
(6)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
9.0
1.0
10.0
ns
5.0
1.5
4.0
7.0
1.0
7.5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
8.5
1.0
9.5
ns
5.0
1.5
3.5
6.5
1.0
7.0
Symbol
Parameter
VCC (V)
(7)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.0
6.0
8.5
1.0
9.0
ns
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.0
5.5
8.0
1.0
8.5
ns
Symbol
Parameter
Conditions
Typ.
Units
CIN
Input Capacitance
VCC = OPEN
4.5
pF
VCC
Power Dissipation Capacitance
VCC = 5.0V
30.0
pF


同様の部品番号 - 74AC04MTC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04MTC FAIRCHILD-74AC04MTC Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74AC04MTC FAIRCHILD-74AC04MTC Datasheet
305Kb / 10P
   Hex Inverter
74AC04MTC FAIRCHILD-74AC04MTC Datasheet
306Kb / 10P
   Hex Inverter
74AC04MTC FAIRCHILD-74AC04MTC Datasheet
306Kb / 10P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
74AC04MTC ONSEMI-74AC04MTC Datasheet
311Kb / 10P
   Hex Inverter
September 2007 Rev. 1.0
More results

同様の説明 - 74AC04MTC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com