データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HD74AC175 データシート(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 HD74AC175
部品情報  Quad D-Type Flip-Flop
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

HD74AC175 データシート(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button HD74AC175 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor HD74AC175 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
DP-16
Conforms
Conforms
1.07 g
Unit: mm
19.20
16
9
8
1
1.3
20.00 Max
7.62
0.25
+ 0.13
– 0.05
2.54
± 0.25
0.48
± 0.10
0
° – 15°
1.11 Max


同様の部品番号 - HD74AC175

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC175 RENESAS-HD74AC175 Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
HD74AC175AFPEL RENESAS-HD74AC175AFPEL Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
HD74AC175ARPEL RENESAS-HD74AC175ARPEL Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
HD74AC175TELL RENESAS-HD74AC175TELL Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
More results

同様の説明 - HD74AC175

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC175 FAIRCHILD-74VHC175 Datasheet
71Kb / 7P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC175 RENESAS-HD74AC175 Datasheet
211Kb / 8P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74F175 FAIRCHILD-74F175 Datasheet
80Kb / 7P
   Quad D-Type Flip-Flop
CD40174BC FAIRCHILD-CD40174BC Datasheet
58Kb / 7P
   Hex D-Type Flip-Flop 쨌 Quad D-Type Flip-Flop
MM74C175 FAIRCHILD-MM74C175 Datasheet
55Kb / 6P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF40175B NEXPERIA-HEF40175B Datasheet
238Kb / 13P
   Quad D-type flip-flop
Rev. 10 - 29 November 2021
logo
ON Semiconductor
MC14175B ONSEMI-MC14175B Datasheet
96Kb / 8P
   Quad Type D Flip-Flop
August, 2000 ??Rev. 4
MC14175B ONSEMI-MC14175B_14 Datasheet
128Kb / 6P
   Quad Type D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 9
logo
Fairchild Semiconductor
74AC175 FAIRCHILD-74AC175 Datasheet
99Kb / 9P
   Quad D-Type Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
74VHC175 ONSEMI-74VHC175 Datasheet
338Kb / 11P
   Quad D-Type Flip-Flop
May 2007 Rev. 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com