データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NEZ1011-8E データシート(PDF) 7 Page - NEC

部品番号 NEZ1011-8E
部品情報  8W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ1011-8E データシート(HTML) 7 Page - NEC

Back Button NEZ1011-8E Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ1011-8E Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
NEZ1011-8E, NEZ1414-8E
[NEZ1414-8E] TYPICAL S-PARAMETERS
Vds = 9.0 V, Ids = 2.8 A
Marker
START 12.5 GHz, STOP 16 GHz, STEP 100 MHz
1: 14.0 GHz
2: 14.5 GHz
+90
°
+135
°
+45
°
±180°
0
°
–135
°
–90
°
–45
°
2
2
1
1
+90
°
+135
°
+45
°
±180°
0
°
–135
°
–90
°
–45
°
2
2
1
1
S11
S12
S21
S22
Rmax = 1
Rmax = 0.25
Rmax = 5
Rmax = 1
1.0
0.5
2.0
0
–0.5
–1.0
–2.0
1.0
0.5
2.0
0
–0.5
–1.0
–2.0


同様の部品番号 - NEZ1011-8E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-8E RENESAS-NEZ1011-8E Datasheet
162Kb / 6P
   GaAs MES FET
1997
More results

同様の説明 - NEZ1011-8E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NEZ1011-2E NEC-NEZ1011-2E Datasheet
81Kb / 12P
   2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE960R275 CEL-NE960R275 Datasheet
30Kb / 3P
   0.2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
logo
NEC
NEZ1011-4E NEC-NEZ1011-4E Datasheet
82Kb / 12P
   4W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
NE960R275 NEC-NE960R275_01 Datasheet
29Kb / 3P
   0.2W X, Ku-BAND POWER GaAs MESFET
NE9000 NEC-NE9000 Datasheet
71Kb / 5P
   Ku-BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
NE13700 NEC-NE13700 Datasheet
194Kb / 5P
   LOW NOISE KU-BAND GAAS MESFET
NE710 NEC-NE710 Datasheet
279Kb / 7P
   LOW NOISE Ku-K BAND GaAs MESFET
NE760 NEC-NE760 Datasheet
276Kb / 7P
   LOW NOISE KU-K BAND GAAS MESFET
logo
Infineon Technologies A...
CFY27 INFINEON-CFY27 Datasheet
572Kb / 8P
   HiRel Ku-Band GaAs General Purpose MESFET
September 99
CLX30 INFINEON-CLX30 Datasheet
640Kb / 9P
   HiRel X-Band GaAs Power-MESFET
September 99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com