データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NEZ6472-15D データシート(PDF) 11 Page - NEC

部品番号 NEZ6472-15D
部品情報  15 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ6472-15D データシート(HTML) 11 Page - NEC

Back Button NEZ6472-15D Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 11Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
15 W C-BAND Po GaAs FET NEZ SERIES
11
[MEMO]


同様の部品番号 - NEZ6472-15D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NEZ6472-15B NEC-NEZ6472-15B Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ6472-15BD NEC-NEZ6472-15BD Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
More results

同様の説明 - NEZ6472-15D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002 Datasheet
48Kb / 8P
   2 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE85001 NEC-NE85001 Datasheet
41Kb / 6P
   1 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES2527B-30 NEC-NES2527B-30 Datasheet
37Kb / 4P
   30 W S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NEZ3642-4D NEC-NEZ3642-4D Datasheet
108Kb / 18P
   4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES2427P-140 RENESAS-NES2427P-140 Datasheet
187Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 140 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2001
NES2427P-45 RENESAS-NES2427P-45 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 45 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2000
logo
NEC
NE6500496 NEC-NE6500496 Datasheet
37Kb / 6P
   4 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE6501077 NEC-NE6501077 Datasheet
37Kb / 6P
   10 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES1821B-30 NEC-NES1821B-30 Datasheet
46Kb / 8P
   30W L-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES1720P-140 RENESAS-NES1720P-140 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com