データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA2040H データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 TDA2040H
部品情報  25-watt hi-fi audio power amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA2040H データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button TDA2040H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TDA2040H Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Applications
TDA2040
8/16
Doc ID 1460 Rev 6
Figure 15.
Amplifier with single power supply
Figure 16.
PCB and components layout for the circuit of the amplifier with single
power supply
Note : In this case of highly inductive loads protection diodes may be necessary.
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


同様の部品番号 - TDA2040H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TDA2040 STMICROELECTRONICS-TDA2040 Datasheet
391Kb / 13P
   20W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
TDA2040V STMICROELECTRONICS-TDA2040V Datasheet
391Kb / 13P
   20W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
TDA2040 STMICROELECTRONICS-TDA2040_12 Datasheet
1Mb / 16P
   25-watt hi-fi audio power amplifier
More results

同様の説明 - TDA2040H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TDA2040 STMICROELECTRONICS-TDA2040_12 Datasheet
1Mb / 16P
   25-watt hi-fi audio power amplifier
TDA2050 STMICROELECTRONICS-TDA2050 Datasheet
185Kb / 13P
   32W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TDA2050 TGS-TDA2050 Datasheet
196Kb / 6P
   32W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TDA2050 UTC-TDA2050_15 Datasheet
245Kb / 7P
   32W HI-FI AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD1008 YOUDA-YD1008 Datasheet
110Kb / 4P
   22W HI-FI AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TDA2050 UTC-TDA2050_16 Datasheet
196Kb / 7P
   32W HI-FI AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
TDA2040 STMICROELECTRONICS-TDA2040 Datasheet
391Kb / 13P
   20W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
TDA2051 STMICROELECTRONICS-TDA2051 Datasheet
27Kb / 1P
   40W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TDA2050 UTC-TDA2050 Datasheet
261Kb / 7P
   32W HI-FI AUDIO POWER AMPLIFIER
UTCTDA2030 UTC-UTCTDA2030 Datasheet
182Kb / 13P
   14W HI-FI AUDIO AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com