データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC3298_2014 データシート(PDF) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

部品番号 2SC3298_2014
部品情報  Silicon Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SC3298_2014 データシート(HTML) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SC3298_2014 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC3298_2014 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC3298_2014 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon Power Transistors
2SC3298 2SC3298A 2SC3298B
DESCRIPTION
・With TO-220Fa package
・Complement to type
2SA1306,2SA1306A,2SA1306B
APPLICATIONS
・Power amplifier applications
・Driver stage amplifier applications
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Base
2
Collector
3
Emitter
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Tc=25
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
2SC3298
160
2SC3298A
180
VCBO
Collector-base voltage
2SC3298B
Open emitter
200
V
2SC3298
160
2SC3298A
180
VCEO
Collector-emitter voltage
2SC3298B
Open base
200
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
5
V
IC
Collector current
1.5
A
IB
Base current
0.15
A
PC
Collector power dissipation
TC=25℃
20
W
Tj
Junction temperature
150
Tstg
Storage temperature
-55~150


同様の部品番号 - 2SC3298_2014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Savantic, Inc.
2SC3298A SAVANTIC-2SC3298A Datasheet
116Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3298A JMNIC-2SC3298A Datasheet
165Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC3298A SAVANTIC-2SC3298A Datasheet
118Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SC3298A NJSEMI-2SC3298A Datasheet
134Kb / 2P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC3298A ISC-2SC3298A Datasheet
343Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SC3298_2014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
   Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
   Silicon Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BUL52B_2015 JMNIC-BUL52B_2015 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC5129 JMNIC-2SC5129_15 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855_2014 JMNIC-2SC3855_2014 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3979_2014 JMNIC-2SC3979_2014 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855 JMNIC-2SC3855_15 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SD1588 JMNIC-2SD1588 Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com