データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDFR1030CT データシート(PDF) 4 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

部品番号 SDFR1030CT
部品情報  FAST RECOVERY RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
ホームページ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

SDFR1030CT データシート(HTML) 4 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  SDFR1030CT Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SDFR1030CT Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SDFR1030CT Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SDFR1030CT Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SDFR1030CT Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N0459, Rev. -
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
SDFR1030CT
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
1
10
100
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Reverse Voltage (V)
1
10
100
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Forward Voltage Drop (V)
Fig.2-Typical Reverse Characteristics
Fig.3-Typical Instantaneous Forward Voltage Characteristics
Fig.1-Typical Junction Capacitance
TJ=125℃
TJ=25℃
TJ=125℃
TJ=25℃
TJ=25℃


同様の部品番号 - SDFR1030CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
SDFR530 SMC-SDFR530 Datasheet
181Kb / 5P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

同様の説明 - SDFR1030CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotech Company.
FR301 DIOTECH-FR301 Datasheet
679Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1F1 PFS-1F1 Datasheet
161Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP15A EIC-RGP15A Datasheet
115Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N3879 MICROSEMI-1N3879_07 Datasheet
119Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
1N3890A MICROSEMI-1N3890A_07 Datasheet
121Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
16FL5S02 TEL-16FL5S02 Datasheet
170Kb / 1P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FR101 BILIN-FR101 Datasheet
65Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
RGP10A BILIN-RGP10A Datasheet
63Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PG101 BILIN-PG101 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PR1001 BILIN-PR1001 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
3JH45 BILIN-3JH45 Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com