データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S-1011AW データシート(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 S-1011AW
部品情報  ROTARY CODED SWITCHES
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

S-1011AW データシート(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  S-1011AW Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers S-1011AW Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
1
S-1000A/2000A
ROTARY CODED SWITCHES
■型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS
形 状
Shape
包装形態
Form of packging
2進化10進
2進化16進
Binary coded decimal
Binary coded hexadecimal
リアルコード
コンプリメンタリコード
リアルコード
コンプリメンタリコード
Real code
Complementary code
Real code
Complementary code
上部
設定
Top
setting
側部
設定
Side
setting
S-2010AW
S-2030AW
S-1010AW
S-1030AW
S-2010A
S-2030A
S-1010A
S-1030A
S-2110AW
S-2130AW
S-1110AW
S-1130AW
S-2110A
S-2130A
S-1110A
S-1130A
S-2210AW
S-2230AW
S-1210AW
S-1230AW
S-2210A
S-2230A
S-1210A
S-1230A
S-2011AW
S-2031AW
S-1011AW
S-1031AW
S-2011A
S-2031A
S-1011A
S-1031A
S-2111AW
S-2131AW
S-1111AW
S-1131AW
S-2111A
S-2131A
S-1111A
S-1131A
S-2211AW
S-2231AW
S-1211AW
S-1231AW
S-2211A
S-2231A
S-1211A
S-1231A
包装数量
Pieces in
package
50 pcs./tray
25 pcs./pack
50 pcs./tray
25 pcs./pack
50 pcs./tray
25 pcs./pack
50 pcs./tray
25 pcs./pack
50 pcs./tray
25 pcs./pack
50 pcs./tray
25 pcs./pack
ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
トレイ仕様は、切り売りいたしませんので、
トレイ単位で、ご注文をお願いします。
※ Verify the above part numbers when placing orders.
Tray version can be supplied only in tray units.
つまみ無し
Without knob
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
トレイ Tray packaging
ポリ袋 Plastic bag
つまみ付き
With knob
平ノブ付き
Translucent knob
with flange
つまみ付き
With knob
平ノブ付き
Translucent knob
with flange
つまみ無し
Without knob
■端子接続 / プリント基板加工寸法
TERMINAL CONNECTION / P.C.B. THROUGH HOLE DIMENSIONS
(Unit: mm)
端子接続図
(裏面図)
Terminal pin layout
(Bottom view)
プリント基板
加工寸法
(反対面から見た図)
P.C.B. dimensions
(Bottom view)
Top setting
Side setting
2.54
±0.1
5 –
0.8 hole
S – 1000A/2000A case
2.54
±0.1
S – 1000A/2000A case
Operating face
φ
5 –
0.8 hole
φ
8 4 2 1
C
Real code
8 4 21
Complementary code
842 1
842 1
C
CC
Operating face
of real code
Operating face of
complementary code
■コードフォーマット CODE FORMAT
No. of positions
S-1000A series (16 positions)
S-2000A series (10 positions)
Position
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Code
Real code
8
4
2
1
8
4
2
Complemen-
tary code
O …Contact closed

ディップスイッチ
照光式スイッチ
押ボタンスイッチ
レバー・ロッカー
   
スイッチ
トグルスイッチ
スライドスイッチ
ロータリー
   
スイッチ
キースイッチ
トリガースイッチ
フラットスイッチ


同様の部品番号 - S-1011AW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ABLIC Inc.
S-1011A50-M6T1U4 ABLIC-S-1011A50-M6T1U4 Datasheet
2Mb / 43P
   HIGH-WITHSTAND VOLTAGE BUILT-IN DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING) VOLTAGE DETECTOR
Rev.1.2_02
S-1011A60-M6T1U4 ABLIC-S-1011A60-M6T1U4 Datasheet
2Mb / 43P
   HIGH-WITHSTAND VOLTAGE BUILT-IN DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING) VOLTAGE DETECTOR
Rev.1.2_02
S-1011A70-M6T1U4 ABLIC-S-1011A70-M6T1U4 Datasheet
2Mb / 43P
   HIGH-WITHSTAND VOLTAGE BUILT-IN DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING) VOLTAGE DETECTOR
Rev.1.2_02
S-1011A80-M6T1U4 ABLIC-S-1011A80-M6T1U4 Datasheet
2Mb / 43P
   HIGH-WITHSTAND VOLTAGE BUILT-IN DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING) VOLTAGE DETECTOR
Rev.1.2_02
S-1011A90-M6T1U4 ABLIC-S-1011A90-M6T1U4 Datasheet
2Mb / 43P
   HIGH-WITHSTAND VOLTAGE BUILT-IN DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING) VOLTAGE DETECTOR
Rev.1.2_02
More results

同様の説明 - S-1011AW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SC-1031W ETC2-SC-1031W Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-8000 COPAL-S-8000 Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5000 COPAL-SA-5000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SC-1000 COPAL-SC-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000_16 Datasheet
489Kb / 2P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-8131 ETC2-S-8131 Datasheet
146Kb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-1000A COPAL-S-1000A Datasheet
1Mb / 7P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
SC-2030 ETC2-SC-2030 Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
RD_SERIES COPAL-RD_SERIES Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com