データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF904WR_2015 データシート(PDF) 10 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

部品番号 BF904WR_2015
部品情報  N-channel dual-gate MOS-FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

BF904WR_2015 データシート(HTML) 10 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

Back Button BF904WR_2015 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 7Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 8Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 9Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 10Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 11Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. BF904WR_2015 Datasheet HTML 12Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
1995 Apr 25
10
Philips Semiconductors
Product specification
N-channel dual-gate MOS-FET
BF904WR
Table 1
Scattering parameters: VDS =5 V; VG2-S = 4 V; ID =10mA
Table 2
Noise data: VDS = 5 V; VG2-S = 4 V; ID =10mA
f
(MHz)
s11
s21
s12
s22
MAGNITUDE
(ratio)
ANGLE
(deg)
MAGNITUDE
(ratio)
ANGLE
(deg)
MAGNITUDE
(ratio)
ANGLE
(deg)
MAGNITUDE
(ratio)
ANGLE
(deg)
40
0.989
−3.4
2.420
175.7
0.000
79.9
0.993
−1.6
100
0.985
−8.3
2.414
169.1
0.001
78.3
0.992
−3.9
200
0.976
−16.4
2.368
158.8
0.003
80.3
0.987
−7.8
300
0.958
−24.1
2.301
148.5
0.004
73.7
0.980
−11.4
400
0.942
−32.0
2.251
138.8
0.005
70.7
0.974
−15.2
500
0.918
−39.3
2.170
129.5
0.005
67.2
0.966
−18.7
600
0.899
−46.0
2.080
120.7
0.005
67.8
0.958
−22.2
700
0.876
−52.6
2.001
112.1
0.005
68.6
0.951
−25.5
800
0.852
−58.8
1.924
103.2
0.005
72.9
0.944
−28.9
900
0.823
−64.9
1.829
94.7
0.005
78.7
0.937
−32.1
1000
0.800
−70.9
1.747
86.5
0.005
88.3
0.933
−35.2
1200
0.750
−82.4
1.621
70.7
0.005
120.5
0.928
−41.7
1400
0.719
−92.7
1.535
54.6
0.008
139.8
0.930
−48.4
1600
0.682
−102.5
1.424
39.4
0.010
137.8
0.924
−54.9
1800
0.642
−109.8
1.349
22.5
0.013
156.8
0.928
−62.9
2000
0.602
−116.5
1.283
1.1
0.018
175.1
0.928
−73.1
2200
0.547
−124.9
1.130
−15.1
0.014
172.6
0.887
−81.0
2400
0.596
−128.7
1.018
−49.1
0.040
−163.9
0.837
−95.8
2600
0.682
−132.6
0.979
−79.4
0.077
−164.0
0.778
−109.6
2800
0.771
−142.5
0.804
−116.2
0.120
178.8
0.629
−119.5
3000
0.793
−157.5
0.541
−153.5
0.149
158.3
0.479
−119.9
f
(MHz)
Fmin
(dB)
Γopt
rn
(ratio)
(deg)
800
2.00
.686
49.6
50.40


同様の部品番号 - BF904WR_2015

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF904WR JMNIC-BF904WR_15 Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
More results

同様の説明 - BF904WR_2015

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF996S PHILIPS-BF996S Datasheet
35Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
April 1991
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF994S_2015 JMNIC-BF994S_2015 Datasheet
37Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF998WR_2015 JMNIC-BF998WR_2015 Datasheet
82Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF908WR JMNIC-BF908WR_15 Datasheet
75Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
logo
NXP Semiconductors
BF991 NXP-BF991 Datasheet
226Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
Rev. 03-20 November 2007
BF998WR PHILIPS-BF998WR Datasheet
94Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
1997 Sep 05
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF908WR_2015 JMNIC-BF908WR_2015 Datasheet
75Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF996S JMNIC-BF996S_15 Datasheet
37Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
logo
NXP Semiconductors
BF994S PHILIPS-BF994S Datasheet
41Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
July 1993
BF997 PHILIPS-BF997 Datasheet
31Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
April 1991
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com