データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM3200C データシート(PDF) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

部品番号 SM3200C
部品情報  3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
ホームページ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SM3200C データシート(HTML) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SM3200C Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SM3200C Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SM3150C THRU SM3200C)
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
Tj=25 C
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
500
600
700
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
40
20
0
60
100
80
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
LEAD TEMPERATURE,( C)
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
.1
1.0
10
100
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=25 C
Tj=100 C
425


同様の部品番号 - SM3200C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3200C SECOS-SM3200C Datasheet
157Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SM3200C SECOS-SM3200C_15 Datasheet
214Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM3200C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SM5820B BYTES-SM5820B Datasheet
151Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM320A SECOS-SM320A Datasheet
226Kb / 2P
   3.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM320B SECOS-SM320B Datasheet
160Kb / 2P
   3.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SS36-60V-DO-214AB DGNJDZ-SS36-60V-DO-214AB Datasheet
254Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS38F-80V-SMAF DGNJDZ-SS38F-80V-SMAF Datasheet
319Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS310A-100V-SMAF DGNJDZ-SS310A-100V-SMAF Datasheet
311Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK35.3A-DO-214AB DGNJDZ-SK35.3A-DO-214AB Datasheet
128Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS36A-60V-SMAF DGNJDZ-SS36A-60V-SMAF Datasheet
311Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS310-100V-DO-214AB DGNJDZ-SS310-100V-DO-214AB Datasheet
254Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS310F-100V-SMAF DGNJDZ-SS310F-100V-SMAF Datasheet
319Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com