データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3018 データシート(PDF) 2 Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

部品番号 2SK3018
部品情報  SOT-23 Field Effect Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSME [Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.gsme.com.cn
Logo GSME - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

2SK3018 データシート(HTML) 2 Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

  2SK3018_15 Datasheet HTML 1Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd. 2SK3018_15 Datasheet HTML 2Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd. 2SK3018_15 Datasheet HTML 3Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
桂 林 斯 壯 微 電 子 有 限 責 任 公 司
Guilin
Guilin
Guilin
Guilin Strong
Strong
Strong
Strong Micro-Electronics
Micro-Electronics
Micro-Electronics
Micro-Electronics Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
2SK3018
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
MARKING
MARKING
MARKING
MARKING 打標
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS 電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
3.
Pulse Width<300μs; Duty Cycle<2.0%.
2SK3018
2SK3018
2SK3018
2SK3018=
=
=
=KN
KN
KN
KN
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Breakdown Voltage
漏極-源極擊穿電壓(I
D =10uA ,V
GS=0V)
BVDSS
35
V
Gate Threshold Voltage
栅極開启電壓(I
D =100uA ,V
GS= VDS)
VGS(th)
0.8
2
V
Drain-Source On Voltage
漏極-源極導通電壓(I
D=50mA ,V
GS=5V)
(ID =400mA ,VGS=10V)
VDS(ON)
0.375
3.75
V
Diode Forward Voltage Drop
内附二極管正向壓降(I
SD=200mA ,V
GS=0V)
VSD
1.5
V
Zero Gate Voltage Drain Current
零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= BVDSS)
(VGS=0V, VDS=0.8BVDSS, TA=125℃)
IDSS
1
500
u
A
Gate Body Leakage
栅極漏電流(VGS=+20V, VDS=0V)
IGSS
+100
n
A
Static Drain-Source On-State Resistance
静态漏源導通電阻(I
D=50mA ,V
GS=4.5V)
(ID=400mA ,VGS=10V)
RDS(ON)
8
7.5
Ω
Input Capacitance 輸入電容
(VGS=0V, VDS=25V,f=1MHz)
CISS
50
pF
Common Source Output Capacitance
共源輸出電容(V
GS=0V, VDS=25V,f=1MHz)
COSS
25
pF
Turn-ON Time 开启時間
(VDS=30V, ID=200mA, RGEN=25Ω)
t(on)
20
ns
Turn-OFF Time 关断時間
(VDS=30V, ID=200mA, RGEN=25Ω)
t(off)
40
ns
Reverse Recovery Time 反向恢复時間
(ISD=800mA, VGS=0V)
trr
400
ns


同様の部品番号 - 2SK3018_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3018 KEXIN-2SK3018_15 Datasheet
824Kb / 3P
   N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - 2SK3018_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guilin Strong Micro-Ele...
GM2301 GSME-GM2301_15 Datasheet
298Kb / 3P
   SOT-23 Field Effect Transistors
GM3402 GSME-GM3402 Datasheet
185Kb / 2P
   SOT-23 Field Effect Transistors
BSS84 GSME-BSS84 Datasheet
303Kb / 3P
   SOT-23 Field Effect Transistors
GM2302 GSME-GM2302 Datasheet
298Kb / 3P
   SOT-23 Field Effect Transistors)
GM3401 GSME-GM3401 Datasheet
377Kb / 3P
   SOT-23 Field Effect Transistors
GM7002 GSME-GM7002_15 Datasheet
193Kb / 3P
   SOT-23 Field Effect Transistors
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
SOT-23 FOSHAN-SOT-23 Datasheet
45Kb / 1P
   SOT-23 BIPOLAR TRANSISTORS
logo
Rectron Semiconductor
DTA114TCA RECTRON-DTA114TCA Datasheet
310Kb / 3P
   SOT-23 DIGITAL TRANSISTORS TRANSISTORS(PNP)
DTA143ECA RECTRON-DTA143ECA Datasheet
316Kb / 3P
   SOT-23 DIGITAL TRANSISTORS TRANSISTORS(PNP)
DTA143XCA RECTRON-DTA143XCA Datasheet
315Kb / 3P
   SOT-23 DIGITAL TRANSISTORS TRANSISTORS(PNP)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com