データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD818 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD818
部品情報  Low Cost, Low Power Video Op Amp
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD818 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD818_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD818_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
REV.
–6–
AD818
7
1
140
4
2
–40
3
–60
6
5
120
80
60
40
100
20
0
–20
TEMPERATURE ( C)
TPC 7. Input Bias Current vs. Temperature
70
30
–60
140
60
40
–40
50
100
120
80
60
40
20
0
–20
95
85
75
65
55
TEMPERATURE ( C)
PHASE MARGIN
GAIN/BANDWIDTH
TPC 8. –3 dB Bandwidth and Phase Margin vs.
Temperature, Gain = +2
9
6
3
100
1k
10k
4
5
7
8
LOAD RESISTANCE ( )
5V
15V
TPC 9. Open-Loop Gain vs. Load Resistance
130
30
140
90
50
–40
70
–60
110
120
100
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE ( C)
SINK CURRENT
SOURCE CURRENT
TPC 10. Short-Circuit Current vs. Temperature
100
–20
1G
40
0
10k
20
1k
80
60
100M
10M
1M
100k
FREQUENCY (Hz)
100
40
0
20
80
60
PHASE
5V OR
15V SUPPLIES
15V SUPPLIES
RL = 1k
5V SUPPLIES
RL = 1k
TPC 11. Open-Loop Gain and Phase Margin vs.
Frequency
100
10
100M
30
20
1k
100
40
50
60
70
80
90
10M
1M
100k
10k
FREQUENCY (Hz)
+SUPPLY
–SUPPLY
TPC 12. Power Supply Rejection vs. Frequency
D


同様の部品番号 - AD818_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD818 AD-AD818_10 Datasheet
563Kb / 15P
   Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
More results

同様の説明 - AD818_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD818 AD-AD818_10 Datasheet
563Kb / 15P
   Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. D
AD818 AD-AD818 Datasheet
353Kb / 12P
   Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. B
AD818 AD-AD818_03 Datasheet
924Kb / 16P
   Low Cost, Low Power Video Op Amp
REV. C
logo
Intersil Corporation
EL2110 INTERSIL-EL2110 Datasheet
102Kb / 6P
   Low Cost, Gain of 1, Video Op Amp
EL2111 INTERSIL-EL2111 Datasheet
102Kb / 6P
   Low Cost, Gain of 2, Video Op Amp
logo
Linear Technology
LT1097 LINER-LT1097 Datasheet
184Kb / 12P
   Low Cost, Low Power Precision Op Amp
LT1097 LINER-LT1097_15 Datasheet
199Kb / 12P
   Low Cost, Low Power Precision Op Amp
logo
Analog Devices
AD828 AD-AD828 Datasheet
256Kb / 12P
   Dual, Low Power Video Op Amp
REV. B
AD828 AD-AD828_02 Datasheet
448Kb / 12P
   Dual, Low Power Video Op Amp
REV. C
AD828 AD-AD828_15 Datasheet
462Kb / 12P
   Dual, Low Power Video Op Amp
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com