データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


SM8Z17A データシート(Datasheet) 4 Page - UN Semiconducctor INC

部品番号. SM8Z17A
部品情報  Surface Mount Transient Voltage Suppressors
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
ホームページ  http://www.unsemi.com.tw
Logo 

   
 4 page
background image
Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision February 2, 2015
4 / 4
@ UN Semiconductor Co., Ltd.
2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.unsemi.com.tw for current information.
SM8Z Series 14 To 43 V 6600W
UN Semiconductor Co., Ltd.
www.unsemi.com.tw
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL PACKAGING
Recommended Soldering Parameters
B MIN.
C
1.5 (0.059)
13.0 ± 0.20
(0.51 ±
0.0008)
G MAX.
26.4 (1.039)
T MAX.
30.4
(1.197)
TAPE SIZE
24 mm (0.945)
A MAX.
330 ± 2.0 (13.0 ±
0.079)
178 ± 2.0 (7.0 ±
0.079)
DIMENSIONS in millimeters (inches)
D MIN.
20.2
(0.795)
N MIN.
50 (1.97)
B
D
C
ZONE 1
ZONE1
A
N
G
T
150
200
60-180
sec
<3
/sec
>220
255-260
sec
60-150
sec
<3
/sec
10-30
sec
<5
/sec
<6
280
Do not exceed
Ramp up rate (150-200 )
Reflow
Liquidus Temp.
Peak Temp.
Time(Liq. to Peak)
Ramp up rate (220-200 )
Time within actual peak temp.
Ramp down Rate
Time(25 to Peak temp.)
Pre Heat
Temp. min
Temp. max
Time(min to max)
IR-Reflow Condition
tp
ts
Perheat
T
s(min)
T
s(max)
TL
tL
TP
Ramp-up
Time(t)
Temp from 25 °C to Peak




Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl