データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB05W05C-TB-E データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号 SB05W05C-TB-E
部品情報  Schottky Barrier Diode 50V, 0.5A, Low IR, Monolithic Dual CP Common Cathode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB05W05C-TB-E データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SB05W05C-TB-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SB05W05C
No.3611-4/5
Outline Drawing
Land Pattern Example
SB05W05C-TB-E
Mass (g) Unit
0.013
* For reference mm
Unit: mm
0.95
0.95
0.8


同様の部品番号 - SB05W05C-TB-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
SB05W05C SANYO-SB05W05C Datasheet
59Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier?
More results

同様の説明 - SB05W05C-TB-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
SBE805-S-TL-E ONSEMI-SBE805-S-TL-E Datasheet
323Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A, Low IR, Non-Monolithic Dual CPH5 Common Cathode
September, 2013
SB80W06T-TL-H ONSEMI-SB80W06T-TL-H Datasheet
344Kb / 7P
   Schottky Barrier Diode 60V, 8A, Low IR, Monolithic Dual TP Common Cathode
September, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
SB0503EC SANYO-SB0503EC Datasheet
51Kb / 3P
   Low IR Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
logo
ON Semiconductor
SBS811-TL-E ONSEMI-SBS811-TL-E Datasheet
307Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 30V, 2A, Low VF, Non-Monolithic Dual VEC8 Common Cathode
September, 2013
SB07-03C-TB-E ONSEMI-SB07-03C-TB-E Datasheet
321Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.7A, Low IR, Single CP
September, 2013
SB01-15C-TB-E ONSEMI-SB01-15C-TB-E Datasheet
312Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 150V, 0.1A, Low IR, Single CP
September, 2013
BAV70LT1 ONSEMI-BAV70LT1 Datasheet
55Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diode Common Cathode
November, 2001 ??Rev. 2
logo
Leshan Radio Company
BAV70LT1 LRC-BAV70LT1 Datasheet
27Kb / 1P
   Monolithic Dual Switching Diode Common Cathode
LBAV70LT1 LRC-LBAV70LT1 Datasheet
62Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diode Common Cathode
logo
ON Semiconductor
BAV70DXV6T1 ONSEMI-BAV70DXV6T1 Datasheet
92Kb / 8P
   Monolithic Dual Switching Diode Common Cathode
March, 2006 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com