データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5934 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5934
部品情報  250 kSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5934 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5934_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5934_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
AD5934
Data Sheet
Rev. C | Page 10 of 32
VOLTAGE (V)
0.192
0.194
0.196
0.198
0.200
0.202
0.204
0.206
MEAN = 0.1982
SIGMA = 0.0008
30
0
25
20
15
10
5
Figure 10. Range 4 Output Excitation Voltage Distribution, VDD = 3.3 V
0.160
0.205
VOLTAGE (V)
0.165 0.170 0.175 0.180 0.185 0.190 0.195 0.200
MEAN = 0.1792
SIGMA = 0.0024
30
0
25
20
15
10
5
Figure 11. Range 4 DC Bias Distribution, VDD = 3.3 V
15.8
10.8
0
18
MCLK FREQUENCY (MHz)
15.3
14.8
14.3
13.8
13.3
12.8
12.3
11.8
11.3
AVDD1, AVDD2, DVDD CONNECTED TOGETHER
OUTPUT EXCITATION FREQUENCY = 30kHz
RFB, ZCALIBRATION = 100kΩ
2
4
6
8
10
12
14
16
Figure 12. Typical Supply Current (IDD) vs. MCLK Frequency
0.4
–1.0
0
400
PHASE (Degrees)
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
50
100
150
200
250
300
350
VDD = 3.3V
TA = 25°C
f = 32kHz
Figure 13. Typical Phase Error


同様の部品番号 - AD5934_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5934 AD-AD5934_17 Datasheet
579Kb / 31P
   Impedance Converter, Network Analyzer
More results

同様の説明 - AD5934_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5934 AD-AD5934 Datasheet
513Kb / 32P
   250 kSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
REV. 0
AD5933YRSZ-REEL7 AD-AD5933YRSZ-REEL7 Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
AD5933 AD-AD5933_17 Datasheet
651Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
AD5933 AD-AD5933 Datasheet
553Kb / 20P
   1 MSPS 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. PrA
AD5933YRSZ AD-AD5933YRSZ Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
EVAL-AD5933EB AD-EVAL-AD5933EB Datasheet
592Kb / 40P
   1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Rev. E
AD5934 AD-AD5934_17 Datasheet
579Kb / 31P
   Impedance Converter, Network Analyzer
EVAL-AD5933EBZ AD-EVAL-AD5933EBZ Datasheet
1Mb / 32P
   Evaluation Board for the 1 MSPS 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
Rev. PrC
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
4395A HP-4395A Datasheet
417Kb / 20P
   Network/Spectrum/Impedance Analyzer
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8504 BURR-BROWN-ADS8504 Datasheet
379Kb / 19P
   12-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com