データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA105E104CAR データシート(PDF) 6 Page - AVX Corporation

部品番号 SA105E104CAR
部品情報  Axial Leads/SpinGuard
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

SA105E104CAR データシート(HTML) 6 Page - AVX Corporation

  SA105E104CAR Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation SA105E104CAR Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation SA105E104CAR Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation SA105E104CAR Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation SA105E104CAR Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation SA105E104CAR Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
48
Axial Leads/Packaging
TAPE AND REEL
D1
D2
F
C
E
A
B
CLASS I / RS-296
A.
5mm ± 0.5mm
(.200" ± 0.020")
B*.
52.4mm ± 1.5mm
(2.063" ± 0.059")
C.
6.35mm ± 0.4mm
(0.250" ± 0.016")
D1-D2.
1.4mm
(0.055" MAX.)
E.
1.2mm
(0.047" MAX.)
F.
1.6mm
(0.063" MAX.)
G.
356mm
(14.00")
H.
76mm
(3.000")
I.
25.4mm
(1.000")
J.
84mm
(3.300")
K.
70mm
(2.750")
Leader Tape: 300mm min. (12")
Splicing: Tape Only
Missing Parts: 0.25% of component count max.-
No consecutive missing parts
K
J
H
I
G
Optional
Design
REEL QUANTITIES (MAX.) ‡
SA05
7,500 pcs.
MA10
5,000 pcs.
SA10
7,500 pcs.
MA20
5,000 pcs.
SA11
5,000 pcs.
MA30
3,000 pcs.
SA20
5,000 pcs.
MA40
3,000 pcs.
SA30
5,000 pcs.
MA50
950 pcs.
SA40
5,000 pcs.
MA60
650 pcs.
‡ 1000 pc. reels available for distribution pack only in ±1% and ±2%
tolerance.
* Standard Tape Spacing Shown. Also available in 26.0mm + 1.5mm,
– 0mm, (1.023 in. + .059 in. -0 in. ) for SpinGuards only. EIA Class I,
II and III tape spacings are available for molded axials. Tape spacing
for Class II is 63.5mm ± 1.5mm (2.50 in ± .059 in), and for Class III
73mm ± 1.5mm (2.87 in ± .059 in)
ADDITIONAL PACKAGING AVAILABLE
AMMO PACK
Tape
SA05, SA10
SA11
BOX SIZES (Nominal)
Spacing
SA20
SA30
SA40
LW
H
52.4mm ± 1.5mm
4,000 pcs.
2000
2,000 pcs.
255mm
73mm
93mm
(2.062" ± .059")
(10.039")
(2.874")
(3.661")
26.0mm + 1.5mm - 0mm
4,000 pcs.
*
2000
2,000 pcs.
*
255mm
48mm
113mm
(1.023" + .059" - 0")
(10.039")
(1.889")
(4.448")
*SpinGuard only
BULK PACK (MOLDED AXIALS ONLY)
MA10
MA20
MA30
100 pcs. (bag)
MA40
MA50
MA60
50 pcs. (bag)


同様の部品番号 - SA105E104CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
SA105E104MAR AVX-SA105E104MAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard짰
SA105E104ZAA AVX-SA105E104ZAA Datasheet
1Mb / 71P
   Multiayer Ceramic Leaded Capacitors
SA105E104ZAR AVX-SA105E104ZAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA105E104ZAR AVX-SA105E104ZAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA105E104ZAR AVX-SA105E104ZAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
More results

同様の説明 - SA105E104CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
AA101C103K4R AVX-AA101C103K4R Datasheet
481Kb / 3P
   Axial Leads/SpinGuard
SA101A101JAR AVX-SA101A101JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA101C102JAR AVX-SA101C102JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA101A471JAR AVX-SA101A471JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA102A470JAA AVX-SA102A470JAA Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA101C472KAA AVX-SA101C472KAA Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA115C104KARC AVX-SA115C104KARC Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA111E104MAR AVX-SA111E104MAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA105C103MAR AVX-SA105C103MAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA105E104MAR AVX-SA105E104MAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard짰
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com