データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7687 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 AD7687
部品情報  16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7687 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7687_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
Data Sheet
AD7687
REFERENCE VOLTAGE (V)
5.5
2.3
2.7
3.5
4.3
5.1
3.1
3.9
4.7
100
95
85
90
70
SNR
ENOB
17.0
15.0
16.0
14.0
13.0
S/[N + D]
Figure 13. SNR, S/(N + D), and ENOB vs. Reference Voltage
FREQUENCY (kHz)
200
0
50
100
150
100
95
85
90
80
75
70
VREF = 5V, –10dB
VREF = 2.5V, –10dB
VREF = 2.5V, –1dB
VREF = 5V, –1dB
Figure 14. S/(N + D) vs. Frequency
TEMPERATURE (
°C)
125
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
100
95
90
85
80
VREF = 5V
VREF = 2.5V
Figure 15. SNR vs. Temperature
REFERENCE VOLTAGE (V)
5.5
2.3
2.7
3.5
4.3
5.1
3.1
3.9
4.7
–100
–105
–110
–115
–120
–125
–130
THD
SFDR
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage
FREQUENCY (kHz)
200
0
50
100
150
–60
–70
–90
–80
–100
–110
–120
VREF = 5V, –10dB
VREF = 2.5V, –10dB
VREF = 5V, –1dB
VREF = 2.5V, –1dB
Figure 17. THD vs. Frequency
TEMPERATURE (
°C)
125
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
–90
–100
–110
–120
–130
VREF = 5V
VREF = 2.5V
Figure 18. THD vs. Temperature
Rev. C | Page 11 of 28


同様の部品番号 - AD7687_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD76871 AD-AD76871 Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD76871 AD-AD76871 Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7687BCPZ-R2 AD-AD7687BCPZ-R2 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BCPZRL7 AD-AD7687BCPZRL7 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
More results

同様の説明 - AD7687_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7691 AD-AD7691_15 Datasheet
693Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. D
AD7688 AD-AD7688_15 Datasheet
535Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7690 AD-AD7690_15 Datasheet
587Kb / 24P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR
REV. C
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7622 AD-AD7622_15 Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR
REV. 0
AD7691 AD-AD7691 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7622BSTZ AD-AD7622BSTZ Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7688BRMRL7 AD-AD7688BRMRL7 Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. A
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com