データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC3074 データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SC3074
部品情報  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC3074 データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC3074_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC3074_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC3074_15 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIP Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
2SC3074
Typical Characterisitics
PC – Ta
VBE (sat) – IC
IC – VBE
Collector current IC (A)
Base-emitter voltage VBE (V)
Collector-emitter voltage VCE (V)
Safe Operating Area
Ambient temperature Ta (°C)
0.1
0.03
Common emitter
IC/IB = 20
25
100
Tc = −55°C
10
0.1
0.3
1
3
10
0.3
0.5
1
3
5
0
0
Common emitter
VCE = 1 V
5
4
3
2
1
0.4
0.8
1.2
1.6
2.4
2.0
25
−55
Tc = 100°C
28
0
0
(1) Tc = Ta infinite heat sink
(2) Ceramic substrate
50 × 50 × 0.8 mm
(3) No heat sink
20
40
60
80
100
120
160
4
8
12
16
20
(1)
(2)
(3)
24
140
*: Single nonrepetitive pulse
Tc = 25°C
Curves must be derated
linearly with increase in
temperature.
0.01
0.1
10
IC max (continuous)
IC max (pulsed)*
VCEO max
1 ms*
10 ms*
DC operation
Tc = 25°C
30
100
3
10
0.3
1
1
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
5
3


同様の部品番号 - 2SC3074_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SC3074-Y TOSHIBA-2SC3074-Y Datasheet
194Kb / 5P
   High Current Switching Applications
2SC3074Y TOSHIBA-2SC3074Y Datasheet
194Kb / 5P
   High Current Switching Applications
2SC3074 TOSHIBA-2SC3074_05 Datasheet
189Kb / 5P
   High Current Switching Applications
More results

同様の説明 - 2SC3074_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com