データシートサーチシステム |
|
AD7787 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
AD7787 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 20 page AD7787 Data Sheet Rev. A | Page 6 of 20 ISINK (1.6mA WITH VDD = 5V, 100 A WITH V DD = 3V) ISOURCE (200A WITH VDD = 5V, 100 A WITH V DD = 3V) 1.6V TO OUTPUT PIN 50pF Figure 2. Load Circuit for Timing Characterization t2 t3 t4 t1 t6 t5 t7 CS (I) DOUT/RDY (O) SCLK (I) I = INPUT, O = OUTPUT MSB LSB Figure 3. Read Cycle Timing Diagram I = INPUT, O = OUTPUT CS (I) SCLK (I) DIN (I) MSB LSB t8 t9 t10 t11 Figure 4. Write Cycle Timing Diagram |
同様の部品番号 - AD7787_15 |
|
同様の説明 - AD7787_15 |