データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7835 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 AD7835
部品情報  LC MOS Quad 14-Bit DACs
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7835 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7835_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7835_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD7834/AD7835
Rev. D | Page 11 of 28
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
1.0
0.8
–1.0
0.4
0.2
0
–0.2
0.6
–0.4
–0.6
–0.8
016
0.50
0.45
0
0.35
0.30
0.25
0.20
0.40
0.15
0.10
0.05
4
8
10
12
14
DAC 1
DAC 3
DAC 4
DAC 2
TEMP = 25°C
ALL DACs FROM 1 DEVICE
VREF(+) (V)
8.0
0
2.5
5.0
6
2
CODE/1000
Figure 9. Typical INL Plot
Figure 12. Typical INL vs. VREF(+), VREF(+) – VREF(−) = 5 V
0.5
0.4
–0.5
0.2
0.1
0
–0.1
0.3
–0.2
–0.3
–0.4
CODE/1000
016
4
8
10
12
14
6
2
Figure 10. Typical DNL Plot
VREF(+) (V)
0.9
0.8
0
0.6
0.5
0.2
0.1
0.7
0.4
0.3
8
02
4
5
6
17
3
Figure 11. Typical INL vs. VREF(+), VREF(−) = −6 V
DAC 4
TEMPERATURE (°C)
0.8
0.7
0
–40
25
ALL DACs FROM ONE DEVICE
0.5
0.4
0.3
0.2
0.6
0.1
DAC 1
DAC 2
DAC 3
85
Figure 13. Typical INL vs. Temperature
1.0
0.8
–1.0
0.4
0.2
0
–0.2
0.6
–0.4
–0.6
–0.8
CODE/1000
01
4
8
10
12
14
6
2
6
Figure 14. Typical DAC-to-DAC Matching


同様の部品番号 - AD7835_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7835AP AD-AD7835AP Datasheet
404Kb / 16P
   LC2MOS Quad 14-Bit DAC
REV. A
AD7835AS AD-AD7835AS Datasheet
404Kb / 16P
   LC2MOS Quad 14-Bit DAC
REV. A
AD7835ASZ-REEL AD-AD7835ASZ-REEL Datasheet
0Kb / 28P
   LC2MOS Quad 14-Bit DACs
REV. D
AD7835BS AD-AD7835BS Datasheet
404Kb / 16P
   LC2MOS Quad 14-Bit DAC
REV. A
More results

同様の説明 - AD7835_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7834 AD-AD7834_15 Datasheet
1Mb / 28P
   LC MOS Quad 14-Bit DACs
REV. D
AD7836 AD-AD7836_15 Datasheet
176Kb / 12P
   LC MOS Quad 14-Bit DAC
REV. A
AD7242 AD-AD7242_15 Datasheet
321Kb / 12P
   LC MOS Dual, Complete, 12-Bit/14-Bit Serial DACs
REV. A
AD7244 AD-AD7244_15 Datasheet
321Kb / 12P
   LC MOS Dual, Complete, 12-Bit/14-Bit Serial DACs
REV. A
AD7835ASZ-REEL AD-AD7835ASZ-REEL Datasheet
0Kb / 28P
   LC2MOS Quad 14-Bit DACs
REV. D
AD7840 AD-AD7840_15 Datasheet
339Kb / 16P
   LC MOS Complete 14-Bit DAC
REV. B
AD5544 AD-AD5544 Datasheet
473Kb / 16P
   Quad, Current-Output Serial-Input, 16-Bit/14-Bit DACs
REV. 0
AD7872 AD-AD7872_15 Datasheet
324Kb / 16P
   LC MOS Complete 14-Bit, Sampling ADCs
REV. D
AD7534 AD-AD7534_15 Datasheet
492Kb / 12P
   LC MOS P Compatibe 14 Bit DAC
REV. A
AD7535 AD-AD7535_15 Datasheet
489Kb / 12P
   LC MOS P Compatible 14 Bit DAC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com