データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8112 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD8112
部品情報  Audio/Video, 60 MHz, 16 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8112 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8112_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8112_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD8112
Rev. 0 | Page 6 of 28
TIMING CHARACTERISTICS (PARALLEL)
Table 4.
Limit
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Data Setup Time
t1
20
ns
CLK Pulse Width
t2
100
ns
Data Hold Time
t3
20
ns
CLK Pulse Separation
t4
100
ns
CLK to UPDATE Delay
t5
0
ns
UPDATE Pulse Width
t6
50
ns
Propagation Delay, UPDATE to Switch On or Off
50
ns
CLK, UPDATE Rise and Fall Times
100
ns
RESET Time
200
ns
t5
t6
t4
t2
t1
t3
1
0
1
0
1= LATCHED
CLK
D0 TO D4
A0 TO A2
0 = TRANSPARENT
UPDATE
Figure 3. Timing Diagram, Parallel Mode
Table 5. Logic Levels
Pins
VIH
VIL
VOH
VOL
IIH
IIL
IOH
IOL
RESET, SER/PAR,
CLK, D0, D1, D2,
D3, D4, A0, A1, A2,
CE, UPDATE
2.0 V min
0.8 V max
20 μA max
−400 μA min
DATA OUT
2.7 V min
0.5 V max
−400 μA max
3.0 mA min


同様の部品番号 - AD8112_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8112-EVALZ1 AD-AD8112-EVALZ1 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8112JSTZ AD-AD8112JSTZ Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8112JSTZ1 AD-AD8112JSTZ1 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
More results

同様の説明 - AD8112_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8112 AD-AD8112 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8113JSTZ AD-AD8113JSTZ Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16  16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
AD8113JST AD-AD8113JST Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16 X 16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
logo
National Semiconductor ...
LMH6582 NSC-LMH6582 Datasheet
538Kb / 8P
   16x8 500 MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 1/Gain of 2
logo
Texas Instruments
LMH6580 TI1-LMH6580 Datasheet
594Kb / 30P
[Old version datasheet]   8x4 500 MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 1,Gain of 2
logo
Analog Devices
AD8116JSTZ AD-AD8116JSTZ Datasheet
955Kb / 29P
   200 MHz, 16  16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. B
logo
Texas Instruments
LMH6583 TI1-LMH6583_14 Datasheet
369Kb / 24P
[Old version datasheet]   LMH6583 16x8 550 MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2
LMH6583 TI1-LMH6583 Datasheet
494Kb / 24P
[Old version datasheet]   LMH6583 16x8 550 MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9675 MAXIM-MAX9675 Datasheet
802Kb / 27P
   110MHz, 16 x 16 Video Crosspoint Switch with Programmable Gain
Rev 0; 7/08
logo
Analog Devices
AD8116 AD-AD8116 Datasheet
287Kb / 26P
   200 MHz, 16 x 16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com