データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2859-O データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SC2859-O
部品情報  NPN Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC2859-O データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC2859-O Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC2859-O Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
NPN Transistors
2SC2859
Features
Excellent hFE Linearity:
hFE(2)=25(min) (VCE=6V,IC=400mA)
Complementary to 2SA1182
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
35
Collector - Emitter Voltage
VCEO
30
Emitter - Base Voltage
VEBO
5
Collector Current - Continuous
IC
500
Base Current
IB
50
Collector Power Dissipation
PC
150
mW
Junction Temperature
TJ
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 125
V
mA
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= 100 μA, IE= 0
35
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= 1 mA, IB= 0
30
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= 100μA, IC= 0
5
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= 35V , IE= 0
0.1
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= 5V , IC=0
0.1
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC=100 mA, IB=10mA
0.1
0.25
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=100 mA, IB=10mA
1.2
Base - emitter voltage
VBE
VCE= 1V, IC= 100mA
0.8
1
hFE(1)
VCE= 1V, IC= 100mA
70
400
VCE= 6V, IC= 400mA
O
25
Y
40
G
70
Collector output capacitance
Cob
VCB= 6V, IE= 0,f=1MHz
7
pF
Transition frequency
fT
VCE= 6V, IC= 20mA
300
MHz
V
uA
V
DC current gain
hFE(2)
Classification of hfe(1)
Type
2SC2859-O
2SC2859-Y
2SC2859-G
Range
70-140
120-240
200-400
Marking
WO
WY
WG
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.1
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
1
2
3
Unit: mm
SOT-23
0.1 +0.05
-0.01


同様の部品番号 - 2SC2859-O

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2859-O MCC-2SC2859-O Datasheet
364Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
More results

同様の説明 - 2SC2859-O

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com