データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4373-Y-HF データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SC4373-Y-HF
部品情報  NPN Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC4373-Y-HF データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC4373-Y-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC4373-Y-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
Typical Characterisitics
0
1
1
1
.
0
1
10
100
1000
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
0
0
1
0
1
1
200
400
600
800
1000
0
0
1
0
1
1
10
100
0
0
1
0
1
1
10
100
1000
0
2
4
6
8
0
50
100
150
200
250
300
350
200
400
600
800
1000
1
10
100
20
C
ob
C
ib
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB/VEB
C
ob/Cib
——
REVERSE VOLTAGE V (V)
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
C
—— T
a
Static Characteristic
800
I
C
h
FE
——
β=10
T
a=100
T
a=25
I
C
V
BEsat
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
800
400
800
β=10
T
a=100
T
a=25
I
C
V
CEsat
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=100
T
a=25
COMMON EMITTER
V
CE=5V
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
800
COMMON
EMITTER
T
a=25
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
2.0mA
1.8mA
1.6mA
1.4mA
1.2mA
1.0mA
0.8mA
0.6mA
0.4mA
I
B=0.2mA
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (mV)
COMMON EMITTER
V
CE=5V
V
BE
I
C
——
NPN Transistors
2SC4373-HF


同様の部品番号 - 2SC4373-Y-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4373-Y KEXIN-2SC4373-Y Datasheet
825Kb / 2P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - 2SC4373-Y-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com