データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8560 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD8560
部品情報  16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8560 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD8560_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8560_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
–10–
AD8560
REV. 0
OUTLINE DIMENSIONS
16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
4 mm
4 mm Body
(CP-16)
Dimensions shown in millimeters
16
5
13
8
9
12
1
4
BOTTOM
VIEW
2.25
2.10
1.95
0.75
0.60
0.50
0.65 BSC
1.95 BSC
0.35
0.28
0.25
12 MAX
0.20 REF
SEATING
PLANE
PIN 1
INDICATOR
TOP
VIEW
4.0
BSC SQ
3.75
BSC SQ
0.60 MAX
0.60 MAX
0.05 MAX
0.02 NOM
0.80 MAX
0.65 NOM
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VGGC
PIN 1
INDICATOR
1.00
0.90
0.80
COPLANARITY
0.08
SQ


同様の部品番号 - AD8560_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8560ACP AD-AD8560ACP Datasheet
208Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifier
REV. 0
More results

同様の説明 - AD8560_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8560 AD-AD8560 Datasheet
208Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifier
REV. 0
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570 AD-AD8570_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568_03 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568 Datasheet
127Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. A
AD8568 AD-AD8568_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8230 AD-AD8230_15 Datasheet
428Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail, Zero-Drift, Precision Instrumentation Amplifier
REV. B
logo
Texas Instruments
BUF04701 TI-BUF04701 Datasheet
279Kb / 13P
[Old version datasheet]   4-Channel, Rail-to-Rail, CMOS BUFFER AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD8230 AD-AD8230 Datasheet
400Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail, Zero-Drift, Precision Instrumentation Amplifier
REV. 0
AD8230 AD-AD8230_16 Datasheet
400Kb / 17P
   16 V Rail-to-Rail, Zero-Drift, Precision Instrumentation Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com