データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8570 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD8570
部品情報  16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8570 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8570_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
–6–
AD8568/AD8569/AD8570
REV. C
FREQUENCY (Hz)
10
40
100k
100M
10M
1M
35
30
25
20
15
10
5
5
0
1k
10k
560
150
TA = 25 C
VS = 8V
VIN = 50mV rms
CL = 40pF
AV = +1
TPC 13. Frequency Response vs. Resistive Loading
FREQUENCY (Hz)
25
100k
100M
10M
1M
25
20
15
10
5
20
0
1040pF
TA = 25 C
VS = 8V
VIN = 50mV rms
RL = 10k
AV = +1
10
5
15
50pF
100pF
540pF
TPC 14. Frequency Response vs. Capacitive Loading
FREQUENCY (Hz)
100
10M
1k
10k
100k
1M
500
450
0
400
350
300
250
200
150
100
VS = 16V
VS = 4.5V
50
TPC 15. Closed-Loop Output Impedance vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
10M
1M
100k
10k
1k
100
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
TA = 25 C
VS = 16V
AV = +1
RL = 10k
DISTORTION < 1%
TPC 16. Closed-Loop Output Swing vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
100
10M
1k
10k
100k
1M
160
140
40
120
100
80
60
40
20
0
+PSRR
20
PSRR
TA = 25 C
VS = 16V
TPC 17. Power Supply Rejection Ratio vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
100
10M
1k
10k
100k
1M
160
140
40
120
100
80
60
40
20
0
+PSRR
20
PSRR
TA = 25 C
VS = 4.5V
TPC 18. Power Supply Rejection Ratio vs. Frequency


同様の部品番号 - AD8570_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8570ACP AD-AD8570ACP Datasheet
127Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. A
AD8570ACP-R2 AD-AD8570ACP-R2 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ACP-REEL AD-AD8570ACP-REEL Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ACP-REEL7 AD-AD8570ACP-REEL7 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ARU AD-AD8570ARU Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
More results

同様の説明 - AD8570_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568_03 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568 Datasheet
127Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. A
AD8568 AD-AD8568_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8566 AD-AD8566_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8565 AD-AD8565_06 Datasheet
346Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. D
AD8565 AD-AD8565_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8567 AD-AD8567_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8565 AD-AD8565 Datasheet
152Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. A
AD8565 AD-AD8565_17 Datasheet
334Kb / 13P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com