データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1681 データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SA1681
部品情報  PNP Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1681 データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1681_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1681_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
PNP Transistors
2SA1681
Typical Characterisitics
VCE (sat) – IC
VBE (sat) – IC
IC – VCE
hFE – IC
Collector current IC (A)
Collector-emitter voltage VCE (V)
Collector-emitter voltage VCE (V)
Collector current IC (A)
Base-emitter voltage VBE (V)
Collector current IC (A)
0
6
2
1
0
2.4
Common emitter
Ta = 25°C
1.6
IB = −2 mA
5
3
2.0
1.2
0.4
4
0
100
70
20
50
10
30
6
0.8
15
4
1 m
500
10 m
300 m
3 m
300
Common emitter
VCE = −2 V
30
30 m −100 m
5
Ta = 100°C
100
50
5
25
25
10
1
3
1 m
10
10 m
300 m
3 m
Common emitter
IC/IB = 20
30 m −100 m
10 m
Ta = 100°C
5
25
25
1
1
3
30 m
50 m
100 m
300 m
500 m
3
5
2
0.3
0.1
Ta = −25°C
25
100
1 m
10 m
300 m
3 m
30 m −100 m
1
3
1
0.5
Common emitter
IC/IB = 20
Safe Operating Area
IC – VBE
0
1.0
0.6
0.8
0.2
0.4
0
1.2
0.4
Common emitter
VCE = −2 V
1.6
0.8
2.0
1.2
Ta = 100°C
25
25
100 m
3
300 m
3 m
100 m
10
*: Single no repetitive pulse
Ta = 25°C
Curves must be derated linearly
with increase in temperature.
Tested without a substrate.
500 m
1
DC operation
(Ta = 25°C)
10 m
300 m
10
5 m
30 m
50 m
IC max (pulse)*
IC max (continuous)
100 ms*
10 ms*
1 ms*
VCEO max
100
30
5
1
3


同様の部品番号 - 2SA1681_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1681TE12LF TOSHIBA-2SA1681TE12LF Datasheet
169Kb / 4P
   Power Amplifier Applications Power Switching Applications
2SA1681 TOSHIBA-2SA1681_07 Datasheet
162Kb / 4P
   Power Amplifier Applications Power Switching Applications
More results

同様の説明 - 2SA1681_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com