データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW31 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 BCW31
部品情報  NPN Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BCW31 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BCW31 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BCW31 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
NPN Transistors
BCW31~BCW33 (KCW31~KCW33)
Features
Low current (100 mA)
Low voltage (32 V).
PNP complements: BCW29 and BCW30.
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.1
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
1
2
3
Unit: mm
SOT-23
0.1 +0.05
-0.01
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Note.1: Transistor mounted on an FR4 printed-circuit.
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
32
Collector - Emitter Voltage
VCEO
32
Emitter - Base Voltage
VEBO
5
Collector Current - Continuous
IC
100
Peak Collector Current
ICM
200
Peak Base Current
IBM
200
Collector Power Dissipation
PC
250
mW
Thermal Resistance From Junction to Ambient (Note.1)
Rthja
500
K/W
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
V
mA


同様の部品番号 - BCW31

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCW31 PHILIPS-BCW31 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 13
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BCW31 WINNERJOIN-BCW31 Datasheet
77Kb / 1P
   Low current(100mA)
logo
Fairchild Semiconductor
BCW31 FAIRCHILD-BCW31 Datasheet
27Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
BCW31 CDIL-BCW31 Datasheet
83Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
KEC(Korea Electronics)
BCW31 KEC-BCW31 Datasheet
129Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
More results

同様の説明 - BCW31

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com