データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD9070 データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices

部品番号 AD9070
部品情報  10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9070 データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9070_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
MHz
0
–60
–100
050
5
10152025
30
354045
–10
–50
–70
–90
–30
–40
–80
–20
FUNDAMENTAL = –1.0dBFS
SNR = 58.5dB
SINAD = 58.0dB
2nd HARMONIC = –76.8dB
3rd HARMONIC = –68.1dB
TPC 1. Spectrum: fS = 100 MSPS, fIN = 10 MHz
MHz
0
–60
–100
050
5
10152025
30
354045
–10
–50
–70
–90
–30
–40
–80
–20
FUNDAMENTAL = –1.0dBFS
SNR = 56.8dB
SINAD = 55.0dB
2nd HARMONIC = –66.6dB
3rd HARMONIC = –60.8dB
TPC 2. Spectrum: fS = 100 MSPS, fIN = 40 MHz
MHz
0
–60
–100
050
5
10152025
30
354045
–10
–50
–70
–90
–30
–40
–80
–20
F1 = 9.57MHz
F2 = 10.3MHz
F1 = F2 = –7.0dBFS
TPC 3. Two Tone Intermodulation Distortion
Typical Performance Characteristics–AD9070
–7–
REV. C
MHz
0
–60
–100
050
5
10152025
30
354045
–10
–50
–70
–90
–30
–40
–80
–20
F1 = 40.1MHz
F2 = 41.0MHz
F1 = F2 = –7.0dBFS
TPC 4. Two Tone Intermodulation Distortion
fIN – MHz
60
20
0
160
20
40
60
80
100
120
140
55
40
35
30
25
50
45
NYQUIST
FREQUENCY
(50 MHz)
SINAD
SNR
TPC 5. SNR vs. fIN; fS = 100 MSPS
fS – MSPS
60
40
0
160
20
40
60
80
100
120
140
54
48
46
44
42
52
50
58
56
SINAD
SNR
TPC 6. SNR vs. fS: fIN = 10.3 MHz


同様の部品番号 - AD9070_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9070/PCB AD-AD9070/PCB Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9070BR AD-AD9070BR Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
More results

同様の説明 - AD9070_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9071 AD-AD9071_15 Datasheet
223Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9070 AD-AD9070 Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9071 AD-AD9071 Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7840 CADEKA-SPT7840 Datasheet
188Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7871 FAIRCHILD-SPT7871 Datasheet
64Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7871 CADEKA-SPT7871 Datasheet
164Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7840 FAIRCHILD-SPT7840 Datasheet
95Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
SPT7870 ETC1-SPT7870 Datasheet
83Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS ECL A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9731 AD-AD9731 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 170 MSPS D/A Converter
REV. A
AD9732 AD-AD9732 Datasheet
144Kb / 11P
   10-Bit, 200 MSPS D/A Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com