データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KZT1149A データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KZT1149A
部品情報  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KZT1149A データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KZT1149A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1149A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1149A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
PNP Transistors
FZT1149A (KZT1149A)
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= -100 μA, IE=0
-30
Collector- emitter breakdown voltage
VCES
Ic= -100 uA, IB=0
-25
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= -10 mA, IB=0
-25
Collector- emitter breakdown voltage
VCEV
IC=-100 uA, VEB=1V
-25
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= -100μA, IC=0
-5
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= -24 V , IE=0
-100
Collector-emitter cut-off current
ICES
VCE= -20 V , IB=0
-100
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= -4V , IC=0
-100
IC=-100mA, IB=-10mA
(Note.1)
-80
IC=-0.5 A, IB=-3mA
(Note.1)
-170
IC=-1 A, IB= -7mA
(Note.1)
-240
IC=-2 A, IB= -30mA
(Note.1)
-260
IC=-4 A, IB=-140mA
(Note.1)
-350
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=-4 A, IB=-140mA
(Note.1)
-1.05
Base-Emitter Turn-On Voltage
VBE(on) VCE= -4V, IC= -2A (Note.1)
-1
hFE(1)
VCE= -2V, IC= -10mA
270
hFE(2)
VCE= -2V, IC= -500mA
250
800
hFE(3)
VCE= -2V, IC= -2 A
195
hFE(4)
VCE= -2V, IC= -5 A
115
hFE(5)
VCE= -2V, IC= -10 A
50
ton
150
toff
270
Collector output capacitance
Cob
VCB= -10V, f=1MHz
50
pF
Transition frequency
fT
VCE= -10V, IC= -50mA,f=50MHz
135
MHz
V
mV
V
nA
Switching Times
ns
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
DC current gain
(Note.1)
Note.1: Pulse width=300us. Duty cycle ≤ 2%
Typical Characterisitics
100µs
Pulse Width
Transient Thermal Resistance
0
D=0.2
D=0.1
D=0.05
D=0.5
Single Pulse
D=t1
tP
t1
tP
1ms
10ms 100ms
1s
10s
100s
Derating curve
0
0
T - Ambient Temperature (°C)
D = 1
10
20
30
40
50
20
40
60
80
100
120
140
160
1
2
3
4
IC=-4A, IB=±40mA,VCC=-10V
IC=-4A, IB=-40mA,VCC=-10V


同様の部品番号 - KZT1149A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT1151 KEXIN-KZT1151 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151A KEXIN-KZT1151A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - KZT1149A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com