データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1257-G4-HF データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SA1257-G4-HF
部品情報  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1257-G4-HF データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1257-G4-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1257-G4-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1257-G4-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
SMD Type
Transistors
www.kexin.com.cn
PW=20µs
D.C.″ 1%
INPUT
20V
50Ω
RB
2kΩ
IB1
IB2
100µF
470µF
--5V
10IB1=--10IB2=IC=10mA
VR
+
+
RL
(For PNP, the polarity is reversed.)
OUTPUT
Switching Time Test Circuit
Typical Characterisitics
IC -- VCE
0
--2
--4
--6
--8
--10
--12
0
--10
--20
--30
--40
--50
IB=0
--0.4mA
--0.3mA
--0.2mA
--0.1mA
Collector-to-Emitter Voltage, VCE – V
IC -- VBE
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
0
--10
--20
--30
--40
--50
VCE=--5V
Base-to-Emitter Voltage, VBE – V
1000
100
10
hFE -- IC
2 3
5
3
2
5
3
5
2
--0.1
--1.0
--10
2
--100
2
3
5
7
2
3
5
7
VCE=--5V
Collector Current, IC – mA
7
--10
2
3
--1.0
5
3
2
7
5
--100
2
1.0
7
10
5
3
3
2
7
5
2
Cob -- VCB
f=1MHz
Collector-to-Base Voltage, VCB
V
--
PNP Transistors
2SA1257-HF


同様の部品番号 - 2SA1257-G4-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1257-G4-HF KEXIN-2SA1257-G4-HF Datasheet
1,017Kb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1257-G4-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com