データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF622 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 BF622
部品情報  NPN Transistors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BF622 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BF622_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
NPN Transistors
BF622 (KF622)
Features
Low current
High voltage
1.Base
2.Collector
3.Emitter
1.70 0.1
0.42 0.1
0.46 0.1
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= 100 μA, IE= 0
250
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= 1 mA, IB= 0
250
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= 100μA, IC= 0
5
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= 200 V , IE= 0
100
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= 5V , IC=0
50
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC=30 mA, IB=5mA
0.6
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=30 mA, IB=5mA
1.2
DC current gain
hFE
VCE= 20V, IC= 25mA
50
Transition frequency
fT
VCE= 10V, IC= 10mA,f=100MHz
60
MHz
V
nA
V
Marking
Marking
DA
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
250
Collector - Emitter Voltage
VCEO
250
Emitter - Base Voltage
VEBO
5
Collector Current - Continuous
IC
50
mA
Collector Power Dissipation
PC
500
mW
Thermal Resistance From Junction To Ambient
RθJA
250
/W
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
V


同様の部品番号 - BF622_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BF622-T1 ETC1-BF622-T1 Datasheet
34Kb / 2P
   The Small-signal NPN Silicon High Voltage Medium-Power Transistor
BF6225-20B ETC2-BF6225-20B Datasheet
196Kb / 1P
   SINGLE LEAD TIPLESS MINIATURE FLUORESCENT LAMP
More results

同様の説明 - BF622_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com