データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXTA44-HF データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 CXTA44-HF
部品情報  NPN Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

CXTA44-HF データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  CXTA44-HF_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd CXTA44-HF_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
Typical Characterisitics
200
400
600
800
1000
0
50
100
150
200
250
300
0
1
1
1
.
0
1
10
100
1000
0
0
1
0
1
1
10
100
1000
0
25
50
75
100
125
150
0.00
0.25
0.50
0.75
0
0
1
0
1
1
200
400
600
800
1000
0
0
1
0
1
1
0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
35
V
CE=10V
T
a=25
T
a=100
oC
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE(mV)
I
C
——
V
BE
20
f=1MHz
I
E=0 / IC=0
T
a=25
oC
REVERSE VOLTAGE V (V)
V
CB / VEB
C
ob / Cib
——
C
ib
C
ob
V
CE= 10V
T
a=100
oC
T
a=25
oC
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
h
FE ——
300
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
c
—— T
a
300
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
β=10
I
C
V
BEsat ——
300
T
a=25
T
a=100
β=10
V
CEsat
—— I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
200uA
180uA
160uA
140uA
COMMON
EMITTER
T
a=25
80uA
120uA
100uA
60uA
40uA
I
B=20uA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
NPN Transistors
CXTA44-HF (KXTA44-HF)


同様の部品番号 - CXTA44-HF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CXTA44 CENTRAL-CXTA44 Datasheet
70Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
CXTA44 CENTRAL-CXTA44_10 Datasheet
289Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
CXTA44 KEXIN-CXTA44_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
logo
Central Semiconductor C...
CXTA44 CENTRAL-CXTA44_15 Datasheet
289Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE NPN SILICON TRANSISTOR
More results

同様の説明 - CXTA44-HF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com