データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMMT459 データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KMMT459
部品情報  NPN Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KMMT459 データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KMMT459 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMMT459 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMMT459 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMMT459 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
FMMT459 (KMMT459)
Typical Characterisitics
100m
1
10
100
1m
10m
100m
1
Single Pulse Tamb=25°C
100µs
1ms
10ms
100ms
1s
DC
Safe Operating Area
VCE Collector-Emitter Voltage (V)
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Derating Curve
Temperature (°C)
100µ 1m
10m 100m
1
10
100
1k
0
50
100
150
200
Transient Thermal Impedance
D=0.5
D=0.2
D=0.1
Single Pulse
D=0.05
Pulse Width (s)
1m
10m
100m
0.4
0.6
0.8
1.0
V
BE(ON) v IC
V
CE
=10V
100°C
25°C
-55°C
I
C Collector Current (A)
1m
10m
100m
10m
100m
1
1m
10m
100m
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
V
CE(SAT) v IC
Tamb=25°C
I
C
/I
B
=50
I
C
/I
B
=20
I
C
/I
B
=10
I
C Collector Current (A)
I
C
/I
B
=20
100°C
25°C
-55°C
I
C Collector Current (A)
V
CE(SAT) v IC


同様の部品番号 - KMMT459

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KMMT625 KEXIN-KMMT625 Datasheet
1Mb / 4P
   NPN Transistors
KMMT625 KEXIN-KMMT625 Datasheet
1Mb / 4P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - KMMT459

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com