データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4056DY-HF データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 SI4056DY-HF
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI4056DY-HF データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI4056DY-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4056DY-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4056DY-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4056DY-HF Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4056DY-HF Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
Typical Characterisitics
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
14
28
42
56
70
0
1
2
3
4
5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS
= 4 V
V
GS
= 10 V thru 5 V
V
GS = 3 V
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
10
20
30
40
50
ID - Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 7.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0.0
4.4
8.8
13.2
17.6
22
Qg - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 50 V
V
DS = 75 V
V
DS = 25 V
I
D = 10 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
10
20
30
40
50
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25°C
T
C = 125 °C
T
C = -55 °C
0
300
600
900
1200
1500
0
20
40
60
80
100
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
I
D = 15 A
V
GS
= 10 V
V
GS
= 4.5 V
N-Channel MOSFET
SI4056DY-HF (KI4056DY-HF)


同様の部品番号 - SI4056DY-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4056DY-T1-GE3 VISHAY-SI4056DY-T1-GE3 Datasheet
215Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4056DY-T1-GE3 VBSEMI-SI4056DY-T1-GE3 Datasheet
462Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI4056DY-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com