データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPI5342-H データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 SPI5342-H
部品情報  Photo Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SPI5342-H データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SPI5342-H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5342-H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5342-H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SPI5342-H Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
KSD-O2T001-000
2
SPI5342-H
Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Reverse voltage
VR
70
V
Power dissipation
PD
170
mW
Operating temperature range
Topr
-20 70
Storage temperature range
Tstg
-25 85
*1Soldering temperature
Tsol
260
for
10 seconds
*1. Keep the distance more than 2.0mm from PCB to the bottom of LED package
Electrical / Optical Characteristics
(Ta=25℃)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Short circuit current
ISC
VR=5V, *2Ee=6mW/㎠
-
50
-
uA
Dark current
ID
VR=10V, Ee=0
-
-
50
nA
Capacitance
CT
VR=10V, f=1MHz
-
10
-
pF
Photosensitivity spectral range
λ
-
430 ~ 1,050
nm
Peak sensitivity wavelength
λP
-
-
940
-
nm
Half angle
θ1/2
-
-
±55
-
deg
*2. Ee : Irradiance by infrared LED light source (λP=950nm)


同様の部品番号 - SPI5342-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SPI5342-H AUK-SPI5342-H Datasheet
57Kb / 3P
   Photo Diode
More results

同様の説明 - SPI5342-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
MTD7030 MARKTECH-MTD7030 Datasheet
67Kb / 2P
   PHOTO DIODE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SPI5842 KODENSHI-SPI5842 Datasheet
150Kb / 4P
   Photo Diode
logo
Marktech Corporate
MTD6100PT MARKTECH-MTD6100PT_15 Datasheet
561Kb / 3P
   Photo Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
EPD-365-0-1.4 ROITHNER-EPD-365-0-1.4 Datasheet
212Kb / 2P
   Photo diode
logo
Marktech Corporate
MTD1114M3B MARKTECH-MTD1114M3B_15 Datasheet
551Kb / 3P
   Photo Diode
MTD5010N MARKTECH-MTD5010N_15 Datasheet
640Kb / 3P
   Photo Diode
MTD3010PM MARKTECH-MTD3010PM_2 Datasheet
151Kb / 1P
   Photo Diode
logo
Renesas Technology Corp
NDL5461P RENESAS-NDL5461P Datasheet
193Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1994
NDL5481P RENESAS-NDL5481P Datasheet
195Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1994
NDL5506P RENESAS-NDL5506P Datasheet
185Kb / 1P
   PHOTO DIODE
1993
NDL5531P RENESAS-NDL5531P Datasheet
203Kb / 10P
   PHOTO DIODE
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com