データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADF4001BRU-REEL データシート(PDF) 5 Page - Analog Devices

部品番号 ADF4001BRU-REEL
部品情報  200 MHz Clock Generator PLL
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4001BRU-REEL データシート(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF4001BRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
REV.
–5–
Typical Performance Characteristics–ADF4001
FREQUENCY – MHz
0
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
–35
50
100
150
200
250
TA = +25 C
TA = +85 C
TA = –40 C
TPC 1. Input Sensitivity, VDD = 3.3 V, 100 pF on RFIN
FREQUENCY – MHz
0
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
510
152025
TPC 2. Input Sensitivity, VDD = 3.3 V, 100 pF on RFIN
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–2kHz
–1kHz
200MHz
1kHz
2kHz
0
REFERENCE LEVEL =
–5.7dBm
VDD = 3V, VP = 5V
ICP = 2.5mA
PFD FREQUENCY = 200kHz
LOOP BANDWIDTH = 20kHz
RES. BANDWIDTH = 10Hz
VIDEO BANDWIDTH = 10Hz
SWEEP = 1.9 SECONDS
AVERAGES = 26
–99.2dBc/Hz
TPC 3. Phase Noise (200 MHz, 200 kHz, 20 kHz)
FREQUENCY OFFSET FROM 200MHz CARRIER – Hz
–40
100
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
–140
1k
10k
100k
1M
0.229 rms
10dB/DIVISION
RL = –40dBc/Hz
rms NOISE = 0.229 DEGREES
TPC 4. Integrated Phase Noise (200 MHz, 200 kHz, 20 kHz)
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–200kHz
–100kHz
0
200MHz
100kHz
200kHz
VDD = 3V, VP = 5V
ICP = 2.5mA
PFD FREQUENCY = 200kHz
LOOP BANDWIDTH = 20kHz
RES. BANDWIDTH = 300Hz
VIDEO BANDWIDTH = 300Hz
SWEEP = 4.2 SECONDS
AVERAGES = 20
REFERENCE LEVEL =
–5.7dBm
–92.3dBc
TPC 5. Reference Spurs (200 MHz, 200 kHz, 20 kHz)
B


同様の部品番号 - ADF4001BRU-REEL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADF4001BRU-REEL AD-ADF4001BRU-REEL Datasheet
860Kb / 17P
   200 MHz Clock Generator PLL
REV. B
ADF4001BRU-REEL7 AD-ADF4001BRU-REEL7 Datasheet
860Kb / 17P
   200 MHz Clock Generator PLL
REV. B
More results

同様の説明 - ADF4001BRU-REEL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADF4001 AD-ADF4001_03 Datasheet
860Kb / 17P
   200 MHz Clock Generator PLL
REV. B
ADF4001 AD-ADF4001 Datasheet
190Kb / 16P
   200 MHz Clock Generator PLL
REV. 0
logo
Integrated Device Techn...
ICS514 IDT-ICS514 Datasheet
192Kb / 7P
   PLL CLOCK GENERATOR
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS514 ICST-ICS514 Datasheet
42Kb / 4P
   LOCO??PLL Clock Generator
logo
Cypress Semiconductor
CY26114 CYPRESS-CY26114 Datasheet
50Kb / 5P
   One-PLL Clock Generator
logo
Renesas Technology Corp
RD151TS502US RENESAS-RD151TS502US Datasheet
101Kb / 7P
   PLL clock generator series
logo
Motorola, Inc
MPC9100 MOTOROLA-MPC9100 Datasheet
111Kb / 8P
   DUAL PLL CLOCK GENERATOR
logo
Renesas Technology Corp
RD151TS501US RENESAS-RD151TS501US_15 Datasheet
121Kb / 9P
   PLL clock generator series
RD151TS501US RENESAS-RD151TS501US Datasheet
101Kb / 7P
   PLL clock generator series
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS513 ICST-ICS513 Datasheet
61Kb / 4P
   LOCO??PLL Clock Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com