データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTB090N06I3-0-UJ-G データシート(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 MTB090N06I3-0-UJ-G
部品情報  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB090N06I3-0-UJ-G データシート(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB090N06I3-0-UJ-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C420I3
Issued Date : 2014.07.11
Revised Date :
Page No. : 3/8
MTB090N06I3
CYStek Product Specification
Characteristics (TC=25
C, unless otherwise specified)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Static
BVDSS
60
-
-
V
VGS=0V, ID=250μA, Tj=25℃
∆BVDSS/∆Tj
-
0.07
-
V/
C
Reference to 25
C, ID=250μA
VGS(th)
1.0
1.6
2.2
V
VDS = VGS, ID=250μA
*GFS
-
2.2
-
S
VDS =15V, ID=1A
IGSS
-
-
±
100
nA
VGS=±20V
IDSS
-
-
1
μA
VDS =60V, VGS =0V
-
-
10
VDS =48V, VGS =0V, Tj=125
C
*RDS(ON)
-
70
90
VGS =10V, ID=3A
-
82
110
VGS =4.5V, ID=2A
Dynamic
*Qg
-
8.6
-
nC
ID=5A, VDD=30V, VGS=10V
*Qgs
-
2.1
-
*Qgd
-
2.7
-
*td(ON)
-
3
-
ns
VDD=30V, ID=1A, VGS=10V, RG=6Ω
*tr
-
17
-
*td(OFF)
-
13
-
*tf
-
12
-
Ciss
-
511
-
pF
VGS=0V, VDS=25V, f=1MHz
Coss
-
22
-
Crss
-
19
-
Source-Drain Diode
*IS
-
-
5
A
*ISM
-
-
30
*VSD
-
0.86
1.2
V
IS=5A, VGS=0V
*trr
-
9
-
ns
VGS=0, IF=5A, dI/dt=100A/μs
*Qrr
-
5
-
nC
*Pulse Test : Pulse Width
300μs, Duty Cycle2%


同様の部品番号 - MTB090N06I3-0-UJ-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
MTB090N06I3 DOINGTER-MTB090N06I3 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

同様の説明 - MTB090N06I3-0-UJ-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com