データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2869-ZJ データシート(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SK2869-ZJ
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK2869-ZJ データシート(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SK2869-ZJ Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK2869-ZJ Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK2869-ZJ Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK2869-ZJ Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK2869-ZJ Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
Typical Characterisitics
0.1
0.3
1
3
10
30
100
0
10
20
30
40
50
2000
5000
1000
100
200
500
100
80
60
40
20
0
20
16
12
8
4
8
16
24
32
40
0
1000
500
50
100
20
10
200
1000
300
30
100
3
10
1
0.1
0.3
1
3
10
30
100
di / dt = 50 A / us
V
= 0, Ta = 25 C
GS
10
20
50
V
= 0
f = 1 MHz
GS
Ciss
Coss
Crss
I = 20 A
D
VGS
VDS
V
= 50 V
25 V
10 V
DD
V
= 50 V
25 V
10 V
DD
t f
r
t
d(on)
t
d(off)
t
Reverse Drain Current I
(A)
DR
Body to Drain Diode Reverse
Recovery Time
Drain to Source Voltage V
(V)
DS
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
Gate Charge
Qg (nc)
Dynamic Input Characteristics
Drain Current I
(A)
D
Switching Characteristics
V
= 10 V, V
= 30 V
PW = 5 us, duty < 1 %
GS
DD
20
16
12
8
4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
V
= 0, –5 V
GS
10 V
5 V
40
32
24
16
8
25
50
75
100
125
150
0
Source to Drain Voltage V
(V)
SD
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
Pulse Test
Channel Temperature Tch ( C)
Maximun Avalanche Energy vs.
Channel Temperature Derating
I
= 20 A
V
= 25 V
duty < 0.1 %
Rg > 50
AP
DD
N-Channel MOSFET
2SK2869-ZJ


同様の部品番号 - 2SK2869-ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK2869 HITACHI-2SK2869 Datasheet
52Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SK2869 RENESAS-2SK2869 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK2869 KEXIN-2SK2869 Datasheet
45Kb / 1P
   N-Channel Silicon MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SK2869L RENESAS-2SK2869L Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2869L VBSEMI-2SK2869L Datasheet
960Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - 2SK2869-ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com