データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF840S データシート(PDF) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 IRF840S
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

IRF840S データシート(HTML) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  IRF840S Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF840S Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF840S Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF840S Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF840S Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
5
MOSFET
Typical Characterisitics
N-Channel MOSFET
IRF840S (KRF840S)


同様の部品番号 - IRF840S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF840S IRF-IRF840S Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.85ohm, Id=8.0A)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
IRF840S TEL-IRF840S Datasheet
145Kb / 1P
   Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF840S VISHAY-IRF840S Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-81432-Rev. A, 07-Jul-08
logo
Advanced Power Electron...
IRF840S A-POWER-IRF840S Datasheet
100Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF840S KERSEMI-IRF840S Datasheet
1Mb / 7P
   Available in Tape and Reel
More results

同様の説明 - IRF840S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com