データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7476 データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 IRF7476
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

IRF7476 データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  IRF7476 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7476 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7476 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7476 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7476 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
N-Channel MOSFET
IRF7476 (KRF7476)
Typical Characterisitics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 10V
20µs PULSE WIDTH
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
=
I
=
GS
D
4.5V
15A
Tj, Junction Temperature (°C)
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
1.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
10V
8.0V
5.0V
4.5V
3.5V
2.7V
2.0V
BOTTOM 1.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
1.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
10V
8.0V
5.0V
4.5V
3.5V
2.7V
2.0V
BOTTOM 1.5V
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I
=
D
12A
V
= 2.4V
DS
V
= 6V
DS
V
= 9.6V
DS
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs+ Cgd, CdsSHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
Coss
Crss
Ciss


同様の部品番号 - IRF7476

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7476 IRF-IRF7476 Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=12V, Id=15A)
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7476 UMW-IRF7476 Datasheet
372Kb / 8P
   High Frequency 3.3V and 5V input Point-of-Load Synchronous Buck Converters for
logo
Guangdong Kexin Industr...
IRF7476-HF KEXIN-IRF7476-HF Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET
logo
International Rectifier
IRF7476PBF IRF-IRF7476PBF Datasheet
162Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 12V , RDS(on) max = 8.0m廓@VGS = 4.5V , ID = 15A )
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7476TR UMW-IRF7476TR Datasheet
372Kb / 8P
   High Frequency 3.3V and 5V input Point-of-Load Synchronous Buck Converters for
More results

同様の説明 - IRF7476

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com