データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7855 データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 IRF7855
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

IRF7855 データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  IRF7855 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7855 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7855 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7855 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7855 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF7855 Datasheet HTML 6Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
Typical Characterisitics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
4.5V
60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
3
4
5
6
7
8
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 15V
60µs PULSE WIDTH
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 12A
VGS = 10V
N-Channel MOSFET
IRF7855 (KRF7855)


同様の部品番号 - IRF7855

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
IRF7855-HF KEXIN-IRF7855-HF Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET
logo
International Rectifier
IRF7855PBF IRF-IRF7855PBF Datasheet
232Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRF7855PBF IRF-IRF7855PBF Datasheet
618Kb / 8P
   Primary Side Switch in Bridge Topology in Isolated DC-DC Converters
IRF7855PBF IRF-IRF7855PBF_15 Datasheet
618Kb / 8P
   Primary Side Switch in Bridge Topology in Isolated DC-DC Converters
IRF7855TRPBF IRF-IRF7855TRPBF Datasheet
618Kb / 8P
   Primary Side Switch in Bridge Topology in Isolated DC-DC Converters
More results

同様の説明 - IRF7855

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com