データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM234L データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADM234L
部品情報  CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM234L データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADM234L_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM234L_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
ADM231L–ADM234L/ADM236L–ADM241L
Rev. C | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LOAD CURRENT (mA)
–15
510
V+
15
V–
20
0
–10
–5
0
5
10
15
Figure 12. Charge Pump V+ and V− vs. Current
LOAD CAPACITANCE (pF)
0
0
500
5
NEGATIVE
SLEW
50
1000
10
15
20
25
30
35
40
45
POSITIVE
SLEW
1500
2000
2500
3000
Figure 13. Transmitter Slew Rate vs. Load Capacitance
VCC (V)
–9
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
–7
–5
–3
–1
1
3
5
7
9
Tx O/P HI LOADED
Tx O/P LO LOADED
Figure 14. Transmitter Output Voltage vs. VCC
LOAD CURRENT (mA)
–15
0
Tx O/P HI
48
–10
–5
0
5
10
15
Tx O/P LO
10
6
2
Figure 15. Transmitter Output Voltage vs. Current
VCC (V)
0
4.5
4.7
200
100
50
V+ IMP
V– IMP
150
250
300
350
4.9
5.1
5.3
5.5
Figure 16. Charge Pump Impedance vs. VCC


同様の部品番号 - ADM234L_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM234LAN AD-ADM234LAN Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM234LAN AD-ADM234LAN Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM234LAN AD-ADM234LAN Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM234LAQ AD-ADM234LAQ Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM234LAQ AD-ADM234LAQ Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
More results

同様の説明 - ADM234L_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM232A AD-ADM232A_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
ADM232L AD-ADM232L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM231L AD-ADM231L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM233L AD-ADM233L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM238L AD-ADM238L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM222 AD-ADM222_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
ADM237L AD-ADM237L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM241L AD-ADM241L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM205 AD-ADM205_15 Datasheet
363Kb / 12P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM242 AD-ADM242_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com