データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM239L データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 ADM239L
部品情報  CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM239L データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADM239L_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADM239L_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
ADM231L–ADM234L/ADM236L–ADM241L
Rev. C | Page 11 of 20
ADM239L
T1IN
T1
T1OUT
T2IN
T2
T2OUT
RS-232
OUTPUTS
T3
T3IN
R1OUT
R1IN
R2OUT
R2IN
TTL/CMOS
OUTPUTS
R3IN
R4IN
R5IN
R3OUT
R4OUT
R5OUT
T3OUT
NC
GND
1
µF
+16V
C1+
C1–
V–
1
µF
+16V
+12V TO –12V
VOLTAGE
INVERTER
1
µF
V+
VCC
+7.5V TO +13.2V
INPUT
R1
R2
R3
R4
R5
TTL/CMOS
INPUTS1
RS-232
INPUTS2
1INTERNAL 400k
Ω PULL-UP RESISTOR ON EACH TTL/CMOS INPUT.
2INTERNAL 5k
Ω PULL-DOWN RESISTOR ON EACH RS-232 INPUT.
EN
+5V INPUT
Figure 24. ADM239L Typical Operating Circuit
ADM241L
T1IN
T1
T1OUT
T2IN
T2
T2OUT
RS-232
OUTPUTS
T3
T4
T3IN
T4IN
R1OUT
R1
R1IN
R2OUT
R2
R2IN
TTL/CMOS
OUTPUTS
R3IN
R4IN
R5IN
R3OUT
R4OUT
R5OUT
T3OUT
T4OUT
SD
GND
R3
R4
R5
1
µF
+16V
C1+
C1–
C2–
C2+
V–
1
µF
+16V
+10V TO –10V
VOLTAGE
INVERTER
1
µF
+6.3V
1
µF
+6.3V
+5V INPUT
V+
VCC
+5V TO +10V
VOLTAGE
DOUBLER
1
µF
+16V
TTL/CMOS
INPUTS1
RS-232
INPUTS2
1INTERNAL 400k
Ω PULL-UP RESISTOR ON EACH TTL/CMOS INPUT.
2INTERNAL 5k
Ω PULL-DOWN RESISTOR ON EACH RS-232 INPUT.
EN
Figure 25. ADM241L Typical Operating Circuit


同様の部品番号 - ADM239L_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM239LAN AD-ADM239LAN Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM239LAQ AD-ADM239LAQ Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM239LAR AD-ADM239LAR Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM239LJN AD-ADM239LJN Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM239LJR AD-ADM239LJR Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
More results

同様の説明 - ADM239L_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM232A AD-ADM232A_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
ADM232L AD-ADM232L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM231L AD-ADM231L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM233L AD-ADM233L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM234L AD-ADM234L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM238L AD-ADM238L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM222 AD-ADM222_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
ADM237L AD-ADM237L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM241L AD-ADM241L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM205 AD-ADM205_15 Datasheet
363Kb / 12P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM242 AD-ADM242_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com